công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

5404 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Alpha Wire

tên linh kiện 5404
Giải thích chi tiết về linh kiện  22 (7/30) AWG Tinned Copper
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ALPHAWIRE [Alpha Wire]
Trang chủ  http://www.alphawire.com
Logo ALPHAWIRE - Alpha Wire

5404 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Alpha Wire

  5404 Datasheet HTML 1Page - Alpha Wire 5404 Datasheet HTML 2Page - Alpha Wire 5404 Datasheet HTML 3Page - Alpha Wire 5404 Datasheet HTML 4Page - Alpha Wire  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
1) UL
 
 
a) Component 1
AWM/STYLE 1015
105°C / 600 VRMS
 
MTW
90°C Dry / 60°C Wet / 600 VRMS
b) Overall
MTW
90°C Dry / 60°C Wet / 600 VRMS
 
AWM/STYLE 21896
105°C / 600 VRMS
 
SUN RES
 
 
60C OIL
 
 
AWM/STYLE 2501
105°C / 600 VRMS
 
VW-1
 
2) CSA International
 
 
a) Component 1
TEW
105°C / 600 VRMS
b) Overall
C(RU) AWM I/II A/B
105°C / 600 VRMS
 
FT4
 
3) IEC
EN 60332-1 Flame Behavior
 
 
EN 60332-2 Flame Behavior
 
4) CE:
EU Low Voltage Directive 2014/35/EU
Environmental
1) CE: EU Directive 2011/65/EU(RoHS2), EU Directive 2015/863/EU
(RoHS3):
 
This product complies with European Directive 2011/65/EU (RoHS
Directive) of the European Parliament and of the Council of 8 June
2011 and the amending Directive 2015/863/EU of 4 June 2015 . No
Exemptions are required for RoHS Compliance on this item.
2) REACH Regulation (EC 1907/2006):
 
This product does not contain Substances of Very High Concern
(SVHC) listed on the European Union's REACH candidate list in
excess of 0.1% mass of the item.
3) California Proposition 65:
This product may contain substances known to the State of
California to cause Cancer or Reproductive Harm, but is exempt
from labeling based on the Consent Judgement. See the Alpha
Wire website for more information.
Properties



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com