công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

5201C bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Alpha Wire

tên linh kiện 5201C
Giải thích chi tiết về linh kiện  24 (7/32) AWG Tinned Copper
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ALPHAWIRE [Alpha Wire]
Trang chủ  http://www.alphawire.com
Logo ALPHAWIRE - Alpha Wire

5201C bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Alpha Wire

  5201C Datasheet HTML 1Page - Alpha Wire 5201C Datasheet HTML 2Page - Alpha Wire 5201C Datasheet HTML 3Page - Alpha Wire 5201C Datasheet HTML 4Page - Alpha Wire  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
2200 US Highway 27 South
Richmond, IN 47374
Tel: 1-800-52 ALPHA
Web: www.alphawire.com
Customer Specification
PART NO. 5201C
Construction
 
Diameters (In)
1) Component 1
7 X 1 COND
 
a) Conductor
24 (7/32) AWG Tinned Copper
0.024
b) Insulation
0.010" Wall, Nom. PVC, Semi Rigid
0.044
(1) Color Code
Alpha Wire Color Code E
Cond
Color
Cond
Color
Cond
Color
1
BLACK
4
ORANGE
7
BLUE
2
BROWN
5
YELLOW
 
3
RED
6
GREEN
 
2) Cable Assembly
7 Components Cabled
 
a) Twists:
6.0 Twists/foot (min)
 
b) Orientation:
Components to be arranged from INSIDE LAYER to
OUTSIDE LAYER
 
c) Core Wrap
Nonwoven Polyester Tape, 25% Overlap, Min.
 
3) Jacket
0.063" Wall, Nom.,PVC
0.263 (0.278 Max.)
a) Color(s)
Slate, Black, Yellow, Orange, Blue, Green, Red, Sand Beige,
White
b) Ripcord
1 End 810 Denier Nylon
 
c) Print
ALPHA WIRE-* P/N 5201C 7C 24 AWG
XTRAGUARD(R) 1 (UL) TYPE CM 105C OR AWM 2343 80C
300V OR AWM 21895 105C 300V SUN RES 60C OIL VW-1
--- LLXXXXXX CSA 105C TYPE CMG FT4 CE
ROHS (SEQ FOOTAGE)
* = Factory Code
[Note: Product may have c(UL) or CSA markings depending
upon plant of manufacture.]
Applicable Specifications


Số phần tương tự - 5201C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
5201 ETC2-5201 Datasheet
457Kb / 1P
BATTERY CONTACTS FOR MOLDED CASES
logo
Knowles Electronics
5201 KNOWLES-5201 Datasheet
3Mb / 60P
Introduction to Knowles Precision Devices
logo
Heyco.
5201 HEYCO-5201 Datasheet
188Kb / 1P
PCB Contacts
logo
Keystone Electronics Co...
5201 KEYSTONE-5201 Datasheet
452Kb / 1P
BATTERY CONTACTS FOR MOLDED CASES
31-07 20th
logo
Tyco Electronics
52010 MACOM-52010 Datasheet
441Kb / 12P
COPALUM Terminals and Splices (For Solid & Stranded Aluminum or Copper Wire)
More results

Mô tả tương tự - 5201C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rhombus Industries Inc.
L-461 RHOMBUS-IND-L-461 Datasheet
15Kb / 1P
AWG Tinned Copper
9/17/02
logo
General Cable Technolog...
C9209A GENERAL-C9209A Datasheet
69Kb / 1P
#22 AWG 7/30 Tinned Copper
logo
List of Unclassifed Man...
1346014 ETC2-1346014 Datasheet
102Kb / 3P
24 AWG stranded (7x32) tinned copper conductors, Datalene insulation
28517 ETC2-28517 Datasheet
33Kb / 3P
24 AWG stranded (7x32) tinned copper conductors
28502 ETC2-28502 Datasheet
33Kb / 3P
24 AWG stranded (7x32) tinned copper conductors
1351316 ETC2-1351316 Datasheet
99Kb / 3P
24 AWG stranded (7x32) tinned copper conductors
1351319 ETC2-1351319 Datasheet
99Kb / 3P
24 AWG stranded (7x32) tinned copper conductors
1351642 ETC2-1351642 Datasheet
103Kb / 4P
24 AWG stranded (7x32) tinned copper conductors, Datalene insulation
1350SB ETC2-1350SB Datasheet
101Kb / 3P
24 AWG stranded (7x32) tinned copper conductors, Datalene insulation
logo
Molex Electronics Ltd.
0082247707 MOLEX1-0082247707_17 Datasheet
26Kb / 1P
2.54mm Pitch Round Conductor Flat Cable - 24 AWG (7 x 32) Stranded, Tinned, 7 circuits
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com