công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN74LVTH574DBRE4 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Texas Instruments

tên linh kiện SN74LVTH574DBRE4
Giải thích chi tiết về linh kiện  3.3V ABT OCTAL EDGE-TRIGGERED D-TYPE FLIP FLOPS WITH 3 STATE OUTPUTS
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

SN74LVTH574DBRE4 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Texas Instruments

Back Button SN74LVTH574DBRE4 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments SN74LVTH574DBRE4 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments SN74LVTH574DBRE4 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments SN74LVTH574DBRE4 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments SN74LVTH574DBRE4 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments SN74LVTH574DBRE4 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments SN74LVTH574DBRE4 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments SN74LVTH574DBRE4 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments SN74LVTH574DBRE4 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 23 page
background image
PACKAGING INFORMATION
Orderable Device
Status
(1)
Package
Type
Package
Drawing
Pins Package
Qty
Eco Plan
(2)
Lead/Ball Finish
MSL Peak Temp
(3)
5962-9583201Q2A
ACTIVE
LCCC
FK
20
1
TBD
POST-PLATE
N / A for Pkg Type
5962-9583201QRA
ACTIVE
CDIP
J
20
1
TBD
A42 SNPB
N / A for Pkg Type
5962-9583201QSA
ACTIVE
CFP
W
20
1
TBD
A42
N / A for Pkg Type
5962-9583201VRA
ACTIVE
CDIP
J
20
1
TBD
A42 SNPB
N / A for Pkg Type
5962-9583201VSA
ACTIVE
CFP
W
20
1
TBD
A42
N / A for Pkg Type
SN74LVTH574DBLE
OBSOLETE
SSOP
DB
20
TBD
Call TI
Call TI
SN74LVTH574DBR
ACTIVE
SSOP
DB
20
2000 Green (RoHS &
no Sb/Br)
CU NIPDAU
Level-1-260C-UNLIM
SN74LVTH574DBRE4
ACTIVE
SSOP
DB
20
2000 Green (RoHS &
no Sb/Br)
CU NIPDAU
Level-1-260C-UNLIM
SN74LVTH574DBRG4
ACTIVE
SSOP
DB
20
2000 Green (RoHS &
no Sb/Br)
CU NIPDAU
Level-1-260C-UNLIM
SN74LVTH574DW
ACTIVE
SOIC
DW
20
25
Green (RoHS &
no Sb/Br)
CU NIPDAU
Level-1-260C-UNLIM
SN74LVTH574DWE4
ACTIVE
SOIC
DW
20
25
Green (RoHS &
no Sb/Br)
CU NIPDAU
Level-1-260C-UNLIM
SN74LVTH574DWG4
ACTIVE
SOIC
DW
20
25
Green (RoHS &
no Sb/Br)
CU NIPDAU
Level-1-260C-UNLIM
SN74LVTH574DWR
ACTIVE
SOIC
DW
20
2000 Green (RoHS &
no Sb/Br)
CU NIPDAU
Level-1-260C-UNLIM
SN74LVTH574DWRE4
ACTIVE
SOIC
DW
20
2000 Green (RoHS &
no Sb/Br)
CU NIPDAU
Level-1-260C-UNLIM
SN74LVTH574DWRG4
ACTIVE
SOIC
DW
20
2000 Green (RoHS &
no Sb/Br)
CU NIPDAU
Level-1-260C-UNLIM
SN74LVTH574GQNR
NRND
BGA MI
CROSTA
R JUNI
OR
GQN
20
1000
TBD
SNPB
Level-1-240C-UNLIM
SN74LVTH574NSR
ACTIVE
SO
NS
20
2000 Green (RoHS &
no Sb/Br)
CU NIPDAU
Level-1-260C-UNLIM
SN74LVTH574NSRE4
ACTIVE
SO
NS
20
2000 Green (RoHS &
no Sb/Br)
CU NIPDAU
Level-1-260C-UNLIM
SN74LVTH574NSRG4
ACTIVE
SO
NS
20
2000
TBD
Call TI
Call TI
SN74LVTH574PW
ACTIVE
TSSOP
PW
20
70
Green (RoHS &
no Sb/Br)
CU NIPDAU
Level-1-260C-UNLIM
SN74LVTH574PWE4
ACTIVE
TSSOP
PW
20
70
Green (RoHS &
no Sb/Br)
CU NIPDAU
Level-1-260C-UNLIM
SN74LVTH574PWG4
ACTIVE
TSSOP
PW
20
70
Green (RoHS &
no Sb/Br)
CU NIPDAU
Level-1-260C-UNLIM
SN74LVTH574PWLE
OBSOLETE
TSSOP
PW
20
TBD
Call TI
Call TI
SN74LVTH574PWR
ACTIVE
TSSOP
PW
20
2000 Green (RoHS &
no Sb/Br)
CU NIPDAU
Level-1-260C-UNLIM
SN74LVTH574PWRE4
ACTIVE
TSSOP
PW
20
2000 Green (RoHS &
no Sb/Br)
CU NIPDAU
Level-1-260C-UNLIM
SN74LVTH574PWRG4
ACTIVE
TSSOP
PW
20
2000 Green (RoHS &
no Sb/Br)
CU NIPDAU
Level-1-260C-UNLIM
SN74LVTH574RGYR
ACTIVE
QFN
RGY
20
1000 Green (RoHS &
no Sb/Br)
CU NIPDAU
Level-2-260C-1 YEAR
PACKAGE OPTION ADDENDUM
www.ti.com
1-Jun-2007
Addendum-Page 1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com