công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1442829 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1442829
Giải thích chi tiết về linh kiện  SAC-3P-M12MS/ 3,0-PUR/M12FS P - Sensor/actuator cable
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT

1442829 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - PHOENIX CONTACT

  1442829 Datasheet HTML 1Page - PHOENIX CONTACT 1442829 Datasheet HTML 2Page - PHOENIX CONTACT 1442829 Datasheet HTML 3Page - PHOENIX CONTACT 1442829 Datasheet HTML 4Page - PHOENIX CONTACT 1442829 Datasheet HTML 5Page - PHOENIX CONTACT 1442829 Datasheet HTML 6Page - PHOENIX CONTACT 1442829 Datasheet HTML 7Page - PHOENIX CONTACT 1442829 Datasheet HTML 8Page - PHOENIX CONTACT 1442829 Datasheet HTML 9Page - PHOENIX CONTACT Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 17 page
background image
Please be informed that the data shown in this PDF document is generated from our online catalog. Please find the complete data in the user
documentation. Our general terms of use for downloads are valid.
Sensor/actuator cable, 3-position, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, Plug straight M12,
coding: A, on Socket straight M12, coding: A, cable length: 3 m, with plastic knurl
Your advantages
Easy and safe: 100 % electrically tested plug-in components
•
Save weight – our connectors with light plastic knurl
•
Commercial data
Item number
1442829
Packing unit
1 pc
Minimum order quantity
1 pc
Note
Made to order (non-returnable)
Sales key
BF03
Product key
BF1CBA
Catalog page
Page 124 (PC-2011)
GTIN
4046356535731
Weight per piece (including packing)
88.9 g
Weight per piece (excluding packing)
88.9 g
Customs tariff number
85444290
Country of origin
PL
SAC-3P-M12MS/ 3,0-PUR/M12FS P - Sensor/actuator
cable
1442829
https://www.phoenixcontact.com/us/products/1442829
Jul 3, 2024, 2:29 AM
Page 1 (17)


Số phần tương tự - 1442829

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
14428-000 ETC2-14428-000 Datasheet
100Kb / 3P
1 Watt Encapsulated AC-DC Linear Power Supply
logo
Molex Electronics Ltd.
14428-2204 MOLEX-14428-2204 Datasheet
237Kb / 1P
MICRO FIT (3.0) DUAL ROW RIGHT ANGLE BMI HEADER ASSY
2016/02/15
14428-2402 MOLEX-14428-2402 Datasheet
237Kb / 2P
MICRO FIT (3.0) DUAL ROW RIGHT ANGLE BMI HEADER ASSY
2016/02/15
logo
PHOENIX CONTACT
1442803 PHOENIX-1442803 Datasheet
565Kb / 17P
SAC-3P-M12MS/ 0,6-PUR/M12FS P - Sensor/actuator cable
1442816 PHOENIX-1442816 Datasheet
565Kb / 17P
SAC-3P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FS P - Sensor/actuator cable
More results

Mô tả tương tự - 1442829

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1400293 PHOENIX-1400293 Datasheet
100Kb / 5P
Sensor/Actuator cable - SAC-5P-M12MS/ 3,0-PUR/M12FS VW
1400779 PHOENIX-1400779 Datasheet
46Kb / 2P
Sensor/Actuator cable - SAC-3P-M12MS/3,0-PUR/B-1L-Z
1400787 PHOENIX-1400787 Datasheet
46Kb / 2P
Sensor/Actuator cable - SAC-3P-M12MS/3,0-PUR/C-1L-Z
1439544 PHOENIX-1439544 Datasheet
94Kb / 5P
Sensor/Actuator cable - SAC-3P- 3,0-PUR/A
1052840 PHOENIX-1052840 Datasheet
58Kb / 3P
Sensor/actuator cable - SAC-5P-M12MS/25,0-PUR/M12FS
10/28/2020
1442340 PHOENIX-1442340 Datasheet
127Kb / 10P
Sensor/actuator cable - SAC-3P-M12MS/10,0-PUR P
09/11/2020
1668386 PHOENIX-1668386 Datasheet
159Kb / 12P
Sensor/actuator cable - SAC-4P-M12MS/ 3,0-PUR/M12FS
09/11/2020
1669835 PHOENIX-1669835 Datasheet
134Kb / 10P
Sensor/actuator cable - SAC-5P- 3,0-PUR/M12FS
09/11/2020
1694512 PHOENIX-1694512 Datasheet
135Kb / 10P
Sensor/actuator cable - SAC-3P- 3,0-PUR/M12FR
09/11/2020
1696044 PHOENIX-1696044 Datasheet
136Kb / 9P
Sensor/actuator cable - SAC-4P-M12MS/ 3,0-PUR/M12FS D
09/11/2020
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com