công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PJ-086H bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - CUI Devices

tên linh kiện PJ-086H
Giải thích chi tiết về linh kiện  DC POWER JACK
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CUID [CUI Devices]
Trang chủ  https://www.cuidevices.com/
Logo CUID - CUI Devices

PJ-086H bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - CUI Devices

  PJ-086H Datasheet HTML 1Page - CUI Devices PJ-086H Datasheet HTML 2Page - CUI Devices PJ-086H Datasheet HTML 3Page - CUI Devices PJ-086H Datasheet HTML 4Page - CUI Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
date 06/01/2023
page 1 of 4
MODEL: PJ-086H | DESCRIPTION: DC POWER JACK
cuidevices.com
FEATURES
• 1.65 mm center pin
• 5 A rating
• shielded
• through hole
• 1 switch
SPECIFICATIONS
parameter
conditions/description
min
typ
max
units
rated input voltage
24
Vdc
rated input current
5.0
A
contact resistance
between terminal and mating plug
between terminal in a closed circuit
50
30
mΩ
mΩ
insulation resistance
100
MΩ
voltage withstand
for 1 minute
500
Vac
insertion/withdrawal force
0.3
3
kg
operating temperature
-25
85
°C
life
5,000
cycles
flammability rating
UL94V-0
RoHS
yes
SOLDERABILITY
parameter
conditions/description
min
typ
max
units
reel storage
10~30°C, <70% humidity
°C
reflow soldering1
see reflow profile
255
260
°C
drying conditions2
parts in reel: bake at 110°C for 4 hours
parts removed from reel: bake at 110°C for 4 hours
Note:
1. CUI Devices recommends to solder within 72 hours from opening vacuum packaging at a temperature <30°C & relative humidity <60%.
2. When exceeding floor life by >240 hours.
Additional Resources: Product Page | 3D Model | PCB Footprint


Số phần tương tự - PJ-086H

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
CUI INC
PJ-086H CUI-PJ-086H Datasheet
387Kb / 4P
DC POWER JACK
More results

Mô tả tương tự - PJ-086H

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
CUI INC
PJ-014CH-SMT CUI-PJ-014CH-SMT Datasheet
128Kb / 3P
DC POWER JACK
PJ-028-SMT CUI-PJ-028-SMT Datasheet
155Kb / 3P
DC POWER JACK
PJ-034-SMT CUI-PJ-034-SMT Datasheet
153Kb / 3P
DC POWER JACK
PJ-036AH-SMT CUI-PJ-036AH-SMT Datasheet
149Kb / 3P
DC POWER JACK
PJ-038-SMT CUI-PJ-038-SMT Datasheet
154Kb / 3P
DC POWER JACK
PJ-034A CUI-PJ-034A Datasheet
229Kb / 1P
DC POWER JACK
PJ-018 CUI-PJ-018 Datasheet
238Kb / 1P
DC POWER JACK
PJ-032BH CUI-PJ-032BH Datasheet
154Kb / 3P
DC POWER JACK
PJ-048H CUI-PJ-048H Datasheet
182Kb / 3P
DC POWER JACK
PJ-051AH CUI-PJ-051AH Datasheet
24Kb / 1P
DC POWER JACK
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com