công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SST55LD019M bảng dữ liệu(PDF) 49 Page - Silicon Storage Technology, Inc

tên linh kiện SST55LD019M
Giải thích chi tiết về linh kiện  ATA Flash Disk Controller
PDF  59 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SST [Silicon Storage Technology, Inc]
Trang chủ  http://www.sst.com/
Logo SST - Silicon Storage Technology, Inc

SST55LD019M bảng dữ liệu(HTML) 49 Page - Silicon Storage Technology, Inc

Back Button SST55LD019M Datasheet HTML 45Page - Silicon Storage Technology, Inc SST55LD019M Datasheet HTML 46Page - Silicon Storage Technology, Inc SST55LD019M Datasheet HTML 47Page - Silicon Storage Technology, Inc SST55LD019M Datasheet HTML 48Page - Silicon Storage Technology, Inc SST55LD019M Datasheet HTML 49Page - Silicon Storage Technology, Inc SST55LD019M Datasheet HTML 50Page - Silicon Storage Technology, Inc SST55LD019M Datasheet HTML 51Page - Silicon Storage Technology, Inc SST55LD019M Datasheet HTML 52Page - Silicon Storage Technology, Inc SST55LD019M Datasheet HTML 53Page - Silicon Storage Technology, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 49 / 59 page
background image
Advance Information
ATA Flash Disk Controller
SST55LD019M
©2005 Silicon Storage Technology, Inc.
S71312-01-000
12/06
49
11.2.2 Host Side Interface I/O Output (Write) Timing Specification
Note: The maximum load on IOCS16# is 1 LSTTL with 50pF total load.
All AC specifications are guaranteed by design.
FIGURE
11-3: Host Side Interface I/O Write Timing Diagram
TABLE 11-10: Host Side Interface I/O Write Timing Specification
Symbol
Parameter
Min
Max
Units
TSU (IOWR#)
Data Setup before IOWR#
20
-
ns
TH (IOWR#)
Data Hold following IOWR#
10
-
ns
TW (IOWR#)
IOWR# Width Time
70
-
ns
TSUA (IOWR#)
Address Setup before IOWR#
25
-
ns
THA (IOWR#)
Address Hold following IOWR#
10
-
ns
TDF IOCS16#(ADR)
IOCS16# Delay Falling from Address
-
20
ns
TDR IOCS16#(ADR)
IOCS16# Delay Rising from Address
-
20
ns
T11-10.0 1312
1312 F04.0
TDR IOCS16#(ADR)
TDF IOCS16#(ADR)
THA (IOWR#)
TH (IOWR#)
TSU (IOWR#)
DIN Valid
TSUA (IOWR#)
TW (IOWR#)
Valid Address1
IOWR#
IOCS16#
D15-D0
1.
Valid Address consists of signals CS1FX#, CS3FX# and A2-A0.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com