công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DCL540C01 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Toshiba Semiconductor

tên linh kiện DCL540C01
Giải thích chi tiết về linh kiện  HIGH SPEED QUAD CHANNEL DIGITAL ISOLATORS
PDF  31 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Trang chủ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

DCL540C01 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Toshiba Semiconductor

  DCL540C01 Datasheet HTML 1Page - Toshiba Semiconductor DCL540C01 Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor DCL540C01 Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor DCL540C01 Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor DCL540C01 Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor DCL540C01 Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor DCL540C01 Datasheet HTML 7Page - Toshiba Semiconductor DCL540C01 Datasheet HTML 8Page - Toshiba Semiconductor DCL540C01 Datasheet HTML 9Page - Toshiba Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 31 page
background image
DCL540x01,DCL541x01
4
2023-04-27
Rev.1.3
© 2021-2023
Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation
5.1. Pin Functions
PIN
I/O
DESCRIPTION
NAME
DCL540
C01 / D01
DCL540
L01 / H01
DCL541
A01 / B01
VDD1
1
1
1
-
Power Supply, side 1
GND1
2
2
2
-
GND connection for VDD1 , side 1
VI1
3
3
3
I
Input, Channel1
VI2
4
4
4
I
Input, Channel2
VI3
5
5
5
I
Input, Channel3
VI4
6
6
11
I
Input, Channel4
NC
7
7
-
-
Non connected
DIS1
-
-
7
I
Input disable 1. Input pins on side 1 are disabled
when DIS1 is high, and in enabled state when
DIS1 is low or open.
GND1
8
8
8
-
GND connection for VDD1, side 1
GND2
9
9
9
-
GND connection for VDD2, side 2
DIS2
-
-
10
I
Input disable 2. Input pins on side 2 are disabled when DIS2
is high, and in enabled state when DIS2 is low or open.
EN2
-
10
-
I
Input enable 2. Input pins on side 2 are enabled when EN2
is high or open, and in high impedance state when EN2 is
low.
NC
10
-
-
-
Non connected
Vo4
11
11
6
O
Output, Channel4
Vo3
12
12
12
O
Output, Channel3
Vo2
13
13
13
O
Output, Channel2
Vo1
14
14
14
O
Output, Channel1
GND2
15
15
15
-
GND connection for VDD2, side 2
VDD2
16
16
16
-
Power Supply, side 2



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com