| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AH3713A bảng dữ liệu(PDF) 19 Page - Diodes Incorporated |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AH3713A bảng dữ liệu(HTML) 19 Page - Diodes Incorporated |
|
19 / 21 page ![]() AH3713/AH3713A/AH3714/AH3714A AH3715/AH3716/AH3717 Document number: DS46066 Rev. 1 - 2 19 of 21 www.diodes.com October 2023 © 2023 Copyright Diodes Incorporated. All Rights Reserved AH3713/AH3713A/AH3714/AH3714A AH3715/AH3716/AH3717 Package Outline Dimensions (All dimensions in mm.) (continued) Please see http://www.diodes.com/package-outlines.html for the latest version. (3) Package Type: SIP-3 (Bulk Pack) SIP-3 (Bulk Pack) Dim Min Max Typ A 1.40 1.60 1.50 b 0.33 0.43 0.38 b2 0.40 0.508 0.46 c 0.35 0.41 0.38 D 3.90 4.30 4.10 E 2.80 3.20 3.00 e1 1.24 1.30 1.27 F 0.00 0.20 -- J 2.62 REF L 14.00 15.00 14.50 L1 1.55 1.75 1.65 S 0.63 0.84 0.74 a1 -- -- 5 a2 -- -- 5 a3 -- -- 45 a4 -- -- 3 All Dimensions in mm PART MARKING SURFACE 0.63±0.05 0.55±0.05 Hall Sensor 2.05±0.1 1.45±0.1 1 2 3 PART MARKING SURFACE Min/Max Sensor Location A c L F L1 b e1 J D b2 E a4(2x a3(2x S |