| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
FIDO5100BBCZ bảng dữ liệu(PDF) 14 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
FIDO5100BBCZ bảng dữ liệu(HTML) 14 Page - Analog Devices |
|
14 / 21 page ![]() Data Sheet fido5100/fido5200 THEORY OF OPERATION analog.com Rev. G | 14 of 21 Table 12. Little Endian 16-Bit Data Bus Bit Map, 0x0E0F Hexadecimal—Bits[D31:D16] D31 D30 D29 D28 D27 D26 D25 D24 D23 D22 D21 D20 D19 D18 D17 D16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Table 13. Little Endian 16-Bit Data Bus Bit Map, 0x0E0F Hexadecimal—Bits[D15:D0] D15 D14 D13 D12 D11 D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 Table 14. Little Endian 32-Bit Data Bus Bit Map, 0x0F0E0D0C Hexadecimal—Bits[D31:D16] D31 D30 D29 D28 D27 D26 D25 D24 D23 D22 D21 D20 D19 D18 D17 D16 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 Table 15. Little Endian 32-Bit Data Bus Bit Map, 0x0F0E0D0C Hexadecimal—Bits[D15:D0] D15 D14 D13 D12 D11 D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 |