công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

XPLDCL bảng dữ liệu(PDF) 19 Page - Cree LED

tên linh kiện XPLDCL
Giải thích chi tiết về linh kiện  XLamp® XP-L Color LEDs
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CREELED [Cree LED]
Trang chủ  https://www.cree-led.com/
Logo CREELED - Cree LED

XPLDCL bảng dữ liệu(HTML) 19 Page - Cree LED

Back Button XPLDCL Datasheet HTML 14Page - Cree LED XPLDCL Datasheet HTML 15Page - Cree LED XPLDCL Datasheet HTML 16Page - Cree LED XPLDCL Datasheet HTML 17Page - Cree LED XPLDCL Datasheet HTML 18Page - Cree LED XPLDCL Datasheet HTML 19Page - Cree LED XPLDCL Datasheet HTML 20Page - Cree LED XPLDCL Datasheet HTML 21Page - Cree LED XPLDCL Datasheet HTML 22Page - Cree LED  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 19 / 22 page
background image
XLAMP® XP-L COLOR LED
© 2024 Cree LED. The information in this document is subject to change without notice. Cree®, the Cree logo, the Cree LED logo, and XLamp® are
registered trademarks of Cree LED. UL® and the UL logo are registered trademarks of UL LLC.
CLD-DS340
REV 0
19
TAPE AND REEL
All Cree LED carrier tapes conform to EIA-481D, Automated Component Handling Systems Standard.
Except as noted, all dimensions in mm.
All measurements are ±0.15 mm unless otherwise indicated.
High Density
Item
Ao
Bo
Ko
Po
P1
P2
T
E
F
Do
D1
W
R
Dim.
3.75
3.75
2.90
4.00
8.00
2.00
0.30
1.75
5.50
1.50
1.50
12.00
3°
High Intensity
Item
Ao
Bo
Ko
Po
P1
P2
T
E
F
Do
D1
W
R
Dim.
3.70
3.70
1.20
4.00
8.00
2.00
0.30
1.75
5.50
1.50
1.50
12.00
3°



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com