công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IRFSL4310ZPBF bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - International Rectifier

tên linh kiện IRFSL4310ZPBF
Giải thích chi tiết về linh kiện  HEXFET Power MOSFET
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IRF [International Rectifier]
Trang chủ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRFSL4310ZPBF bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - International Rectifier

Back Button IRFSL4310ZPBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRFSL4310ZPBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRFSL4310ZPBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRFSL4310ZPBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRFSL4310ZPBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRFSL4310ZPBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRFSL4310ZPBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRFSL4310ZPBF Datasheet HTML 9Page - International Rectifier IRFSL4310ZPBF Datasheet HTML 10Page - International Rectifier Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 11 page
background image
IRFB/S/SL4310ZPbF
6
www.irf.com
Fig. 17 - Typical Recovery Current vs. dif/dt
Fig 16. Threshold Voltage Vs. Temperature
Fig. 19 - Typical Stored Charge vs. dif/dt
Fig. 18 - Typical Recovery Current vs. dif/dt
Fig. 20 - Typical Stored Charge vs. dif/dt
-75 -50 -25
0
25
50
75 100 125 150 175
TJ , Temperature ( °C )
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
ID = 1.0A
ID = 1.0mA
ID = 250μA
ID = 150μA
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
dif / dt - (A / μs)
0
4
8
12
16
20
24
IF = 30A
VR = 85V
TJ = 125°C
TJ = 25°C
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
dif / dt - (A / μs)
0
100
200
300
400
500
600
IF = 45A
VR = 85V
TJ = 125°C
TJ = 25°C
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
dif / dt - (A / μs)
0
100
200
300
400
500
600
IF = 30A
VR = 85V
TJ = 125°C
TJ = 25°C
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
dif / dt - (A / μs)
0
4
8
12
16
20
24
IF = 45A
VR = 85V
TJ = 125°C
TJ = 25°C



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com