công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

C0201C103B3PC bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Kemet Corporation

tên linh kiện C0201C103B3PC
Giải thích chi tiết về linh kiện  CERAMIC CHIP CAPACITORS
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KEMET [Kemet Corporation]
Trang chủ  http://www.kemet.com
Logo KEMET - Kemet Corporation

C0201C103B3PC bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Kemet Corporation

  C0201C103B3PC Datasheet HTML 1Page - Kemet Corporation C0201C103B3PC Datasheet HTML 2Page - Kemet Corporation C0201C103B3PC Datasheet HTML 3Page - Kemet Corporation C0201C103B3PC Datasheet HTML 4Page - Kemet Corporation C0201C103B3PC Datasheet HTML 5Page - Kemet Corporation C0201C103B3PC Datasheet HTML 6Page - Kemet Corporation C0201C103B3PC Datasheet HTML 7Page - Kemet Corporation C0201C103B3PC Datasheet HTML 8Page - Kemet Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
©KEMET Electronics Corporation, P.O. Box 5928, Greenville, S.C. 29606, (864) 963-6300
CERAMIC CHIP CAPACITORS
This chart refers to ceramic chip thickness codes on pages
73-76.
Thickness Code Reference Chart
Packaging Quantity Based on Finished Chip Thickness Specifications
Thickness
Code
Chip
Size
Chip Thickness
Range (mm)
Qty per Reel
7" Plastic
Qty per Reel
13" Plastic
Qty per Reel
7" Paper
Qty per Reel
13" Paper
Qty per Bulk
Cassette
AA
0201
.30 ± .03
N/A
N/A
15,000
N/A
N/A
BB
0402
.50 ± .05
N/A
N/A
10,000
50,000
50,000
CB
0603
.80 ± .07
N/A
N/A
4,000
10,000
15,000
CC
0603
.80 ± .10
N/A
N/A
4,000
10,000
N/A
CD
0603
.80 ± .15
N/A
N/A
4,000
10,000
N/A
DB
0805
.60 ± .10
N/A
N/A
N/A
N/A
10,000
DC
0805
.78 ± .10
4,000
10,000
4,000
10,000
N/A
DD
0805
.90 ± .10
4,000
10,000
N/A
N/A
N/A
DE
0805
1.00 ± .10
2,500
10,000
N/A
N/A
N/A
DF
0805
1.10 ± .10
2,500
10,000
N/A
N/A
N/A
DG
0805
1.25 ± .15
2,500
10,000
N/A
N/A
N/A
DH
0805
1.25 ± .20
2,500
10,000
N/A
N/A
N/A
DJ
0805
1.25 ± .20
3,000
10,000
N/A
N/A
N/A
DK
0805
1.25 ± .15
3,000
10,000
N/A
N/A
N/A
EB
1206
.78 ± .10
4,000
10,000
4,000
10,000
N/A
EC
1206
.90 ± .10
4,000
10,000
N/A
N/A
N/A
ED
1206
1.00 ± .10
2,500
10,000
N/A
N/A
N/A
EE
1206
1.10 ± .10
2,500
10,000
N/A
N/A
N/A
EF
1206
1.20 ± .15
2,500
10,000
N/A
N/A
N/A
EG
1206
1.60 ± .15
2,000
8,000
N/A
N/A
N/A
EH
1206
1.60 ± .20
2,000
8,000
N/A
N/A
N/A
EJ
1206
1.70 ± .20
2,000
8,000
N/A
N/A
N/A
EK
1206
.80 ± .10
2,000
8,000
N/A
N/A
N/A
EL
1206
1.15 ± .15
2,000
8,000
N/A
N/A
N/A
EM
1206
1.25 ± .15
2,500
10,000
N/A
N/A
N/A
EN
1206
0.95 ± .10
4,000
10,000
N/A
N/A
N/A
FB
1210
.78 ± .10
4,000
10,000
N/A
N/A
N/A
FC
1210
.90 ± .10
4,000
10,000
N/A
N/A
N/A
FD
1210
.95 ± .10
4,000
10,000
N/A
N/A
N/A
FE
1210
1.00 ± .10
2,500
10,000
N/A
N/A
N/A
FF
1210
1.10 ± .10
2,500
10,000
N/A
N/A
N/A
FG
1210
1.25 ± .15
2,500
10,000
N/A
N/A
N/A
FH
1210
1.55 ± .15
2,000
8,000
N/A
N/A
N/A
FJ
1210
1.85 ± .20
2,000
8,000
N/A
N/A
N/A
FK
1210
2.10 ± .20
2,000
8,000
N/A
N/A
N/A
FL
1210
1.40 ± .15
2,000
8,000
N/A
N/A
N/A
FM
1210
1.70 ± .20
2,000
8,000
N/A
N/A
N/A
FN
1210
1.85 ± .20
2,000
8,000
N/A
N/A
N/A
FO
1210
1.50 ± .20
2,000
8,000
N/A
N/A
N/A
FP
1210
1.60 ± .20
2,000
8,000
N/A
N/A
N/A
FQ
1210
2.5 ± .20
1,500
8,000
N/A
N/A
N/A
FR
1210
2.25 ± .20
2,000
8,000
N/A
N/A
N/A
FS
1210
2.50 ± .20
1,000
4,000
N/A
N/A
N/A
GB
1812
1.00 ± .10
1,000
4,000
N/A
N/A
N/A
GC
1812
1.10 ± .10
1,000
4,000
N/A
N/A
N/A
GD
1812
1.25 ± .15
1,000
4,000
N/A
N/A
N/A
GE
1812
1.30 ± .10
1,000
4,000
N/A
N/A
N/A
GF
1812
1.50 ± .10
1,000
4,000
N/A
N/A
N/A
GG
1812
1.55 ± .10
1,000
4,000
N/A
N/A
N/A
GH
1812
1.40 ± .15
1,000
4,000
N/A
N/A
N/A
GJ
1812
1.70 ± .15
1,000
4,000
N/A
N/A
N/A
GK
1812
1.60 ± .20
1,000
4,000
N/A
N/A
N/A
GL
1812
1.90 ± .20
1,000
4,000
N/A
N/A
N/A
GM
1812
2.00 ± .20
1,000
4,000
N/A
N/A
N/A
GN
1812
1.70 ± .20
1,000
4,000
N/A
N/A
N/A
HB
1825
1.10 ± .15
1,000
4,000
N/A
N/A
N/A
HC
1825
1.15 ± .15
1,000
4,000
N/A
N/A
N/A
HD
1825
1.30 ± .15
1,000
4,000
N/A
N/A
N/A
HE
1825
1.40 ± .15
1,000
4,000
N/A
N/A
N/A
HF
1825
1.50 ± .15
1,000
4,000
N/A
N/A
N/A
JB
2220
1.00 ± .15
1,000
4,000
N/A
N/A
N/A
JC
2220
1.10 ± .15
1,000
4,000
N/A
N/A
N/A
JD
2220
1.30 ± .15
1,000
4,000
N/A
N/A
N/A
JE
2220
1.40 ± .15
1,000
4,000
N/A
N/A
N/A
JF
2220
1.50 ± .15
1,000
4,000
N/A
N/A
N/A
KB
2225
1.00 ± .15
1,000
4,000
N/A
N/A
N/A
KC
2225
1.10 ± .15
1,000
4,000
N/A
N/A
N/A
KD
2225
1.30 ± .15
1,000
4,000
N/A
N/A
N/A
KE
2225
1.40 ± .15
1,000
4,000
N/A
N/A
N/A
78



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com