công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GP1S092HCPIF bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Sharp Corporation

tên linh kiện GP1S092HCPIF
Giải thích chi tiết về linh kiện  SMT, Gap : 2mm, Slit : 0.3mm Phototransistor Output, Compact Transmissive Photointerrupter
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SHARP [Sharp Corporation]
Trang chủ  http://sharp-world.com/
Logo SHARP - Sharp Corporation

GP1S092HCPIF bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Sharp Corporation

Back Button GP1S092HCPIF Datasheet HTML 2Page - Sharp Corporation GP1S092HCPIF Datasheet HTML 3Page - Sharp Corporation GP1S092HCPIF Datasheet HTML 4Page - Sharp Corporation GP1S092HCPIF Datasheet HTML 5Page - Sharp Corporation GP1S092HCPIF Datasheet HTML 6Page - Sharp Corporation GP1S092HCPIF Datasheet HTML 7Page - Sharp Corporation GP1S092HCPIF Datasheet HTML 8Page - Sharp Corporation GP1S092HCPIF Datasheet HTML 9Page - Sharp Corporation GP1S092HCPIF Datasheet HTML 10Page - Sharp Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 13 page
background image
6
Sheet No.: D3-A00201EN
GP1S092HCPIF
Fig.7 Collector-emitter Saturation Voltage vs.
Ambient Temperature
Fig.8 Collector Dark Current vs.
Ambient Temperature
Fig.9 Response Time vs. Load Resistance
Fig.10 Test Circuit for Response Time
Fig.11 Detecting Position Characteristics (1)
Fig.12 Detecting Position Characteristics (2)
Remarks : Please be aware that all data in the graph are just for reference and not for guarantee.
Ambient temperature Ta (˚C)
IF 10mA
IC 40 A
0.2
0.18
0.16
0.14
0.12
0.1
0.08
0.06
25
75
50
25
0
0.04
Load resistance RL (k )
VCE 5V
IC 100 A
Ta 25˚C
1
1 000
100
10
0.1
1
10
100
tf
ts
td
tr
10%
Input
Output
Input
Output
90%
ts
td
VCC
RD
RL
tf
tr
10
10
10
9
10
7
10
6
10
8
0
255075
100
Ambient temperature Ta (˚C)
VCE 20V
0
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0.5
1
1.5
2
Shield moving distance L (mm)
IF=5mA
VCE=5V
L
L=0
0
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0.5
1
1.5
2
IF=5mA
VCE=5V
L
L=0
Shield moving distance L (mm)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com