công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PQ012FZ5MZP bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Sharp Corporation

tên linh kiện PQ012FZ5MZP
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Voltage Operation Low Power-Loss Voltage Regulators (SC-63)
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SHARP [Sharp Corporation]
Trang chủ  http://sharp-world.com/
Logo SHARP - Sharp Corporation

PQ012FZ5MZP bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Sharp Corporation

  PQ012FZ5MZP Datasheet HTML 1Page - Sharp Corporation PQ012FZ5MZP Datasheet HTML 2Page - Sharp Corporation PQ012FZ5MZP Datasheet HTML 3Page - Sharp Corporation PQ012FZ5MZP Datasheet HTML 4Page - Sharp Corporation PQ012FZ5MZP Datasheet HTML 5Page - Sharp Corporation PQ012FZ5MZP Datasheet HTML 6Page - Sharp Corporation PQ012FZ5MZP Datasheet HTML 7Page - Sharp Corporation PQ012FZ5MZP Datasheet HTML 8Page - Sharp Corporation PQ012FZ5MZP Datasheet HTML 9Page - Sharp Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 10 page
background image
Low Power-Loss Voltage Regulators
PQxxxFZ5MZ Series/PQxxxFZ01Z Series
Fig.2
Test Circuit for Ripple Rejection
Fig.4
Power Dissipation vs. Ambient
Temperature
IO
RL
VC
VB
VIN
ei
eo
f=120Hz(sine wave)
ei(rms)=0.1V
VIN=1.8V, VB=3.3V
IO=0.3A
RR=20log (ei(rms)/eo(rms))
2.7V
1
0.33
µF
100
µF
(50V Rated voltage)
3.3V
1.8V
0.33
µF
1
3
4
2
5
Fig.3
Test Circuit for Ripple Rejection
IO
RL
VC
VB
VIN
eb
eo
f=120Hz
(sine wave)
ei(rms)=0.1V
VIN=1.8V, VB=3.3V
IO=0.3A
RR=20log (ei(rms)/eo(rms))
2.7V
1
0.33
µF
100
µF
(50V
Rated voltage)
3.3V
1.8V
0.33
µF
1
3
4
2
5
Ambient temperature Ta (
°C)
10
0
5
8
–25
–20
0
20406080
PD : With infinite heat sink



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com