công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PQ010FZ5MZP bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Sharp Corporation

tên linh kiện PQ010FZ5MZP
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Voltage Operation Low Power-Loss Voltage Regulators (SC-63)
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SHARP [Sharp Corporation]
Trang chủ  http://sharp-world.com/
Logo SHARP - Sharp Corporation

PQ010FZ5MZP bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Sharp Corporation

Back Button PQ010FZ5MZP Datasheet HTML 2Page - Sharp Corporation PQ010FZ5MZP Datasheet HTML 3Page - Sharp Corporation PQ010FZ5MZP Datasheet HTML 4Page - Sharp Corporation PQ010FZ5MZP Datasheet HTML 5Page - Sharp Corporation PQ010FZ5MZP Datasheet HTML 6Page - Sharp Corporation PQ010FZ5MZP Datasheet HTML 7Page - Sharp Corporation PQ010FZ5MZP Datasheet HTML 8Page - Sharp Corporation PQ010FZ5MZP Datasheet HTML 9Page - Sharp Corporation PQ010FZ5MZP Datasheet HTML 10Page - Sharp Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 10 page
background image
Low Power-Loss Voltage Regulators
PQxxxFZ5MZ Series/PQxxxFZ01Z Series
Fig.32 Ripple Rejection vs. Output Current
(PQ010FZ5MZ / PQ010FZ01Z)
Fig.33 Ripple Rejection vs. Output Current
(PQ010FZ5MZ / PQ010FZ01Z)
00.6
0.3
0.9
1.2
1.5
Output current IO (A)
–3.0
–2.5
–2.0
–1.5
–1.0
–0.5
0
+0.5
+1.0
+1.5
VIN=1.8V
VB=3.3V
VC=2.7V
CIN=0.33
µF(Ar)
CO=47
µF(Ar)
PQ012FZ01Z
PQ010FZ01Z
PQ010FZ5MZ
PQ012FZ5MZ
0.1
1
10
100
Input ripple frequency f (kHz)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
ei(rms)=0.1V,VIN=1.8V,VB=3.3V,VC=2.7V
IO=0.3A,CO=47
µF,Ta=ROOM Temp
PQ010FZ01-VB
PQ010FZ01-VIN
PQ010FZ5M-VIN
PQ010FZ5M-VB
0.1
1
10
100
Input ripple frequency f (kHz)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
ei(rms)=0.1V,VIN=1.8V,VB=3.3V,VC=2.7V
IO=0.3A,CO=47
µF,Ta=ROOM Temp
PQ012FZ01-VIN
PQ012FZ5M-VIN
PQ012FZ5M-VB
PQ012FZ01-VB
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
Output current IO (A)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
ei(rms)=0.1V,f=120Hz,VIN=1.8V,VB=3.3V
VC=2.7V,CO=47
µF,Ta=ROOM Temp
PQ010FZ01-VB
PQ010FZ01-VIN
PQ010FZ5M-VIN
PQ010FZ5M-VB
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
Output current IO (A)
40
45
50
55
60
65
70
75
80
ei(rms)=0.1V,f=120Hz,VIN=1.8V,VB=3.3V
VC=2.7V,CO=47
µF,Ta=ROOM Temp
PQ012FZ01-VB
PQ012FZ01-VIN
PQ012FZ5M-VIN
PQ012FZ5M-VB
Fig.29 Output Voltage vs. Output Current
Fig.30 Ripple Rejection vs. Input Ripple
Frequency(PQ010FZ5MZ/PQ010FZ01Z)
Fig.31 Ripple Rejection vs. Input Ripple
Frequency(PQ012FZ5MZ/PQ012FZ01Z)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com