| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
SAA7283ZP bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - NXP Semiconductors |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SAA7283ZP bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - NXP Semiconductors |
|
3 / 36 page ![]() 1996 Oct 24 3 Philips Semiconductors Preliminary specification Terrestrial Digital Sound Decoder (TDSD3) SAA7283 QUICK REFERENCE DATA SYMBOL PARAMETER MIN. TYP. MAX. UNIT VDD supply voltage 4.5 5.0 5.5 V IDD supply current − 205 − mA fclk clock frequency − 8.192 − MHz Tamb operating ambient temperature −20 +25 +70 °C |