| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
B32329 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - EPCOS |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
B32329 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - EPCOS |
|
4 / 6 page ![]() AC Film Capacitors B 32 329 Motor Run UL Series – Construction Only Issue No. 2 07/01 Page 4 of 6 Ordering codes and packing units UN Vac CN µF Max. dimensions d x l (mm) Ordering code Packing unit (pcs.) 250 4 25 x 58 B32329-C1405-+0$* 112 5 25 x 58 B32329-C1505-+0$* 112 6 25 x 58 B32329-C1605-+0$* 112 7 25 x 58 B32329-C1705-+0$* 112 8 25 x 58 B32329-C1805-+0$* 112 9 30 x 62 B32329-C1905-+0$* 112 10 30 x 62 B32329-C1103-+0$* 112 12 30 x 62 B32329-C1126-+0$* 112 15 30 x 62 B32329-C1156-+0$* 112 20 35 x 62 B32329-C1206-+0$* 84 25 35 x 71 B32329-C1256-+0$* 84 30 35 x 71 B32329-C1306-+0$* 84 35 40 x 71 B32329-C1356-+0$* 45 40 40 x 71 B32329-C1406-+0$* 45 45 40 x 71 B32329-C1456-+0$* 45 50 40 x 98 B32329-C1506-+0$* 45 55 40 x 98 B32329-C1556-+0$* 45 60 40 x 98 B32329-C1606-+0$* 45 |