công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KIT-PI3-STARTER bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện KIT-PI3-STARTER
Giải thích chi tiết về linh kiện  Raspberry Pi 3 Starter Kit
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

KIT-PI3-STARTER bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  KIT-PI3-STARTER Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers KIT-PI3-STARTER Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers KIT-PI3-STARTER Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers KIT-PI3-STARTER Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
Raspberry Pi 3 Model B
RASPBERRYPI3-MODB-1GB
RPI3-MODB-16GB-NOOBS
Technical Specifications:
Broadcom BCM2837 64bit Quad Core Processor powered Single Board Computer running at
1.2GHz 1GB RAM
BCM43438 WiFi on board
Bluetooth Low Energy (BLE) on board
40pin extended GPIO
4 x USB 2 ports
4 pole Stereo output and Composite video port
Full size HDMI CSI camera port for connecting the Raspberry Pi camera
DSI display port for connecting the Raspberry Pi touch screen display
Micro SD port for loading your operating system and storing data
Upgraded switched Micro USB power source (now supports up to 2.4 Amps)
Same form factor as the Pi 2 Model B, however the LEDs have changed position



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com