công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

D8-48AC bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Infinite Electronics International, Inc.

tên linh kiện D8-48AC
Giải thích chi tiết về linh kiện  HyperLink brand Weatherproof Lightning Surge Protector for AC Control Lines
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  L-COM [Infinite Electronics International, Inc.]
Trang chủ  https://www.l-com.com/
Logo L-COM - Infinite Electronics International, Inc.

D8-48AC bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Infinite Electronics International, Inc.

  D8-48AC Datasheet HTML 1Page - Infinite Electronics International, Inc. D8-48AC Datasheet HTML 2Page - Infinite Electronics International, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
L-com, Inc. 50 High St., West Mill, 3
rd Floor, Suite #30 North Andover, MA 01845
www.L-com.com E-mail: sales@L-com.com Phone: 1-800-343-1455 Fax: 1-978-689-9484
© L-com, Inc. All Rights Reserved. L-com Global Connectivity and the L-com logo are registered marks.
Mechanical Specifications
Enclosure
Dark Gray ABS
Grounding Clamp
10 AWG Max.
Operating Temperature
-40 C (-40 F) to +80 C (+176 F)
Weight
.38 lbs. (.17 kg)
Dimensions
6.3 x 3.15 x 2.17 (inches)
160 x 80 x 55 (mm)
Guaranteed Quality
This product is backed by L-com's Limited Warranty.



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com