công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SP6138 bảng dữ liệu(PDF) 17 Page - Sipex Corporation

tên linh kiện SP6138
Giải thích chi tiết về linh kiện  Synchronous Buck Controller
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SIPEX [Sipex Corporation]
Trang chủ  http://www.sipex.com
Logo SIPEX - Sipex Corporation

SP6138 bảng dữ liệu(HTML) 17 Page - Sipex Corporation

Back Button SP6138 Datasheet HTML 9Page - Sipex Corporation SP6138 Datasheet HTML 10Page - Sipex Corporation SP6138 Datasheet HTML 11Page - Sipex Corporation SP6138 Datasheet HTML 12Page - Sipex Corporation SP6138 Datasheet HTML 13Page - Sipex Corporation SP6138 Datasheet HTML 14Page - Sipex Corporation SP6138 Datasheet HTML 15Page - Sipex Corporation SP6138 Datasheet HTML 16Page - Sipex Corporation SP6138 Datasheet HTML 17Page - Sipex Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 17 / 17 page
background image
7
Oct 24-06 Rev J
SP638 Synchronous Buck Controller
© 2006 Sipex Corporation
ORDERING INFORMATION
Available in lead free packaging. To order add "-L" suffix to part number.
Example: SP6138ER1/TR = standard; SP6138ER1-L/TR = lead free
/TR = Tape and Reel
Pack quantity is 2500 for
QFN.
Part Number
Temperature Range
Package
SP638ER...............................................-40
°C to +85°C.......................................... 6 Pin QFN
SP638ER/TR .........................................-40
°C to +85°C...........................................6 Pin QFN
Sipex Corporation
Headquarters and
Sales Office
233 South Hillview Drive
Milpitas, CA 95035
TEL: (408) 934-7500
FAX: (408) 935-7600
Sipex Corporation reserves the right to make changes to any products described herein. Sipex does not assume
any liability arising out of the application or use of any product or circuit described herein; neither does it convey
any license under its patent rights nor the rights of others.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com