| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
SP3232EBEA/TR bảng dữ liệu(PDF) 18 Page - Sipex Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SP3232EBEA/TR bảng dữ liệu(HTML) 18 Page - Sipex Corporation |
|
18 / 25 page ![]() Date:11/02/05 SP3222EB/SP3232EB True +3.0V to +5.5V RS-232 Transceivers © Copyright 2005 Sipex Corporation 1 eA eB E D1 D L A1 b b2 e b3 N 1 2 3 INDEX AREA N/2 E E1 C b SYMBOL MIN NOM MAX A - - 0.21 A1 0.15 - - A2 0.115 0.13 0.195 b 0.014 0.018 0.022 b2 0.045 0.06 0.07 b3 0.3 0.039 0.045 c 0.008 0.01 0.014 D 0.88 0.9 0.92 D1 0.005 - - E 0.3 0.31 0.325 E1 0.24 0.25 0.28 e eA eB - - 0.43 L 0.115 0.13 0.15 Note: Dimensions in (mm) .100 BSC .300 BSC 18 PIN PDIP JEDEC MS-001 (AC) Variation A A2 c |