công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SP3222EBEA/TR bảng dữ liệu(PDF) 24 Page - Sipex Corporation

tên linh kiện SP3222EBEA/TR
Giải thích chi tiết về linh kiện  CorporationTrue 3.0V to 5.5V RS-232 Transceivers
PDF  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SIPEX [Sipex Corporation]
Trang chủ  http://www.sipex.com
Logo SIPEX - Sipex Corporation

SP3222EBEA/TR bảng dữ liệu(HTML) 24 Page - Sipex Corporation

Back Button SP3222EBEA/TR Datasheet HTML 17Page - Sipex Corporation SP3222EBEA/TR Datasheet HTML 18Page - Sipex Corporation SP3222EBEA/TR Datasheet HTML 19Page - Sipex Corporation SP3222EBEA/TR Datasheet HTML 20Page - Sipex Corporation SP3222EBEA/TR Datasheet HTML 21Page - Sipex Corporation SP3222EBEA/TR Datasheet HTML 22Page - Sipex Corporation SP3222EBEA/TR Datasheet HTML 23Page - Sipex Corporation SP3222EBEA/TR Datasheet HTML 24Page - Sipex Corporation SP3222EBEA/TR Datasheet HTML 25Page - Sipex Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 24 / 25 page
background image
Date:11/02/05
SP3222EB/SP3232EB True +3.0V to +5.5V RS-232 Transceivers
© Copyright 2005 Sipex Corporation
2
MIN
NOM
MAX
MIN
NOM
MAX
A
1.35
-
1.75
0.053
-
0.069
A1
0.10
-
0.25
0.004
-
0.010
A2
1.25
-
1.65
0.049
-
0.065
b
0.31
-
0.51
0.012
-
0.020
c
0.17
-
0.25
0.007
-
0.010
E
E1
e
h
0.25
0.50
0.010
-
0.020
L
0.40
-
1.27
0.016
-
0.050
L1
L2
R
0.07
-
-
0.003
-
-
R1
0.07
-
-
0.003
-
-
ø
0º
-
8º
0º
-
8º
ø1
5º
-
15º
5º
-
15º
ø2
0º
-
-
0º
-
-
D
0.041 REF
.0 BSC
6.00 BSC
3.90 BSC
1.27 BSC
1.04 REF
0.390 BSC
0.25 BSC
0.010 BSC
0.236 BSC
0.050 BSC
0.154 BSC
1 Pin NSOIC
JEDEC MS-012
Variation AC
SYMBOL
Dimensions in Millimeters:
Controlling Dimension
Dimensions in Inches
Conversion Factor:
1 Inch = 25.0 mm
SIPEX Pkg Signoff Date/Rev:
JL Oct12 -05 / Rev A
FRONT VIEW
L
ø1
Gauge Plane
L2
c
R
R1
ø2
ø
Seating
Plane
h
h
ø1
A
A2
A1
SIDE VIEW
Seating Plane
TOP VIEW
e
E
E/2
E1
b
INDEX AREA
(D/2 X E1/2)
E1/2
D
1
2
3
(L1)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com