công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SAA3004T bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện SAA3004T
Giải thích chi tiết về linh kiện  Remote control transmitter
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

SAA3004T bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - NXP Semiconductors

Back Button SAA3004T Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors SAA3004T Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors SAA3004T Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors SAA3004T Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors SAA3004T Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors SAA3004T Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors SAA3004T Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors SAA3004T Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors SAA3004T Datasheet HTML 14Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 16 page
background image
August 1982
10
Philips Semiconductors
Product specification
Remote control transmitter
SAA3004
Fig.6 Pinning diagram.
PINNING
1
REMO
remote data output
2
SEN6N
key matrix sense inputs
3
SEN5N
4
SEN4N
5
SEN3N
6
SEN2N
7
SEN1N
8
SEN0N
9
ADRM
address mode control input
10
VSS
ground
11
OSCI
oscillator input
12
OSCO
oscillator output
13
DRV0N
key matrix drive outputs
14
DRV1N
15
DRV2N
16
DRV3N
17
DRV4N
18
DRV5N
19
DRV6N
20
VDD
positive supply
RATINGS
Limiting values in accordance with the Absolute Maximum System (IEC 134)
Supply voltage range
VDD
−0,5 to +15
V
Input voltage range
VI
−0,5 to VDD +0,5
V
Output voltage range
VO
−0,5 to VDD +0,5
V
D.C. current into any input or output
± I
max.
10
mA
Peak REMO output current
during 10
µs; duty factor = 1%
−I(REMO)M
max.
300
mA
Power dissipation per package
for Tamb = −20 to +70 °CPtot
max.
200
mW
Storage temperature range
Tstg
−55 to +150
°C
Operating ambient temperature range
Tamb
−20 to +70
°C



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com