công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RM40N40DF bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Rectron Semiconductor

tên linh kiện RM40N40DF
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RECTRON [Rectron Semiconductor]
Trang chủ  http://www.rectron.com
Logo RECTRON - Rectron Semiconductor

RM40N40DF bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Rectron Semiconductor

  RM40N40DF Datasheet HTML 1Page - Rectron Semiconductor RM40N40DF Datasheet HTML 2Page - Rectron Semiconductor RM40N40DF Datasheet HTML 3Page - Rectron Semiconductor RM40N40DF Datasheet HTML 4Page - Rectron Semiconductor RM40N40DF Datasheet HTML 5Page - Rectron Semiconductor RM40N40DF Datasheet HTML 6Page - Rectron Semiconductor RM40N40DF Datasheet HTML 7Page - Rectron Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
3.6 V
0
5
10
15
20
25
30
01
2
3
4
Figure 1. On• Region Characteristics
Figure 2. Transfer Characteristics
VDS, DRAIN• TO• SOURCE VOLTAGE (V)
VGS, GATE• TO• SOURCE VOLTAGE (V)
Figure 3. On• Resistance vs. Gate• to• Source
Voltage
Figure 4. On• Resistance vs. Drain Current and
Gate Voltage
VGS, GATE• TO• SOURCE VOLTAGE (V)
ID, DRAIN CURRENT (A)
Figure 5. On• Resistance Variation with
Temperature
Figure 6. Drain• to• Source Leakage Current
vs. Voltage
TJ, JUNCTION TEMPERATURE ( C)
VDS, DRAIN• TO• SOURCE VOLTAGE (V)
TJ = 125 C
TJ = 25 C
TJ = • 55 C
TJ =25 C
ID = 20 A
VGS = 10 V
ID = 20 A
TJ = 125 C
TJ = 85 C
VDS = 10 V
TJ = 175 C
10 V to 4.0 V
0
5
10
15
20
25
0
0.4
0.8
1.2
2.0
2.4
2.8
2.8 V
3.2 V
0
5
10
15
20
25
30
34
5
6
7
9
10
0.7
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
•50• 25
0
25
50
75
100
125
150
175
1.E+01
1.E+02
1.E+03
1.E+04
1.E+05
515
25
35
30
35
35
5
40
45
50
2.0
10
20
30
40
8
0.9
1.1
1.3
1.5
1.7
1.9
1.6
35
20
010
20
4050
16
2
30
14
10
8
4
60
80
70
6
12
18
TJ = 25 C
VGS = 10 V
VGS = 4.5 V
RATING AND CHARACTERISTICS CURVES (RM40N40DF)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com