công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SA608D bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện SA608D
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low voltage high performance mixer FM IF system
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

SA608D bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - NXP Semiconductors

Back Button SA608D Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors SA608D Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors SA608D Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors SA608D Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors SA608D Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors SA608D Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors SA608D Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors SA608D Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors SA608D Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 14 page
background image
Philips Semiconductors RF Communications Products
Product specification
SA608
Low voltage high performance mixer FM IF system
November 3, 1992
10
Figure 6. Mixer Noise Figure vs Supply Voltage
TEMPERATURE (
°C)
8.00
7.75
7.50
7.25
7.00
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
–40
–30
–20
–10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2.7V
3V
7.0V
Figure 7. Conversion Gain vs Supply Voltage
TEMPERATURE (
°C)
18.00
17.75
17.50
17.25
17.00
16.75
16.50
16.25
16.00
–40
–30
–20
–10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2.7V
3V
7.0V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com