công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PIC-IO bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện PIC-IO
Giải thích chi tiết về linh kiện  PIC-IO development board Users Manual
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

PIC-IO bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  PIC-IO Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers PIC-IO Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers PIC-IO Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers PIC-IO Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers PIC-IO Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers PIC-IO Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers PIC-IO Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers PIC-IO Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers PIC-IO Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 9 page
background image
OLIMEX© 2012
PIC-IO User's Manual
FEATURES:
• ICSP/ICD connector for programming and debugging
• RS232 interface
• DIL18 socket
• Quartz crystal 20Mhz
• LED to RB5 through jumper
• Four opto-isolated inputs with status LEDs
• Four Relays 10A/250VAC with status LEDs
• Power plug-in jack, accept AC and DC input
• Four mounting holes 3,3 mm (0,13")
• FR-4, 1.5 mm (0,062"), green soldermask, white silkscreen component print
• Dimensions 100x80 mm (3,9x3,15")



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com