công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RFD8P05SM bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - BYCHIP ELECTRONICS CO., LIMITED

tên linh kiện RFD8P05SM
Giải thích chi tiết về linh kiện  P-channel Enhancement Mode Power MOSFET
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BYCHIP [BYCHIP ELECTRONICS CO., LIMITED]
Trang chủ  http://www.bychip.cn/
Logo BYCHIP - BYCHIP ELECTRONICS CO., LIMITED

RFD8P05SM bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - BYCHIP ELECTRONICS CO., LIMITED

  RFD8P05SM Datasheet HTML 1Page - BYCHIP ELECTRONICS CO., LIMITED RFD8P05SM Datasheet HTML 2Page - BYCHIP ELECTRONICS CO., LIMITED RFD8P05SM Datasheet HTML 3Page - BYCHIP ELECTRONICS CO., LIMITED RFD8P05SM Datasheet HTML 4Page - BYCHIP ELECTRONICS CO., LIMITED  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
Absolute Maximum Ratings (TC=25℃unless otherwise noted)
Parameter
Limit
Symbol
Unit
Drain-Source Voltage
VDS
-60
V
Gate-Source Voltage
VGS
±20
V
Drain Current-Continuous
ID
-
20
A
Pulsed Drain Current
IDM
-40
A
Maximum Power Dissipation
PD
45
W
Operating Junction and Storage Temperature Range
TJ,TSTG
-55 To 175
℃
Thermal Characteristic
Thermal Resistance, Junction-to-Case
(Note 2)
RθJC
3.3
℃
/W
P-channel Enhancement Mode Power MOSFET
Features
 VDS=
-60V, ID= -20A
RDS(ON) <
106mΩ @ VGS = -10V
RDS(ON) <
135mΩ @ VGS = -4.5V
●
Advanced Trench Technology
●
Provide Excellent RDS(ON) and Low Gate
Charge
●
Lead Free and Green Available
100% UIS TESTED!
100% ΔVds TESTED!
General Features
www.bychip.cn
Pin Assignment
Schematic Diagram
TO-252-2L Top View
RFD8P05SM
v1.0


Số phần tương tự - RFD8P05SM

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
RFD8P05SM INTERSIL-RFD8P05SM Datasheet
51Kb / 6P
8A, 50V, 0.300 Ohm, P-Channel Power MOSFETs
July 1999
logo
Inchange Semiconductor ...
RFD8P05SM ISC-RFD8P05SM Datasheet
276Kb / 2P
isc P-Channel MOSFET Transistor
More results

Mô tả tương tự - RFD8P05SM

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
GTM CORPORATION
G2U4407 GTM-G2U4407 Datasheet
298Kb / 4P
P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
G3J14 GTM-G3J14 Datasheet
377Kb / 4P
P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
G1333 GTM-G1333 Datasheet
352Kb / 4P
P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
G2301 GTM-G2301 Datasheet
391Kb / 4P
P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
G2303 GTM-G2303 Datasheet
393Kb / 4P
P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
G3401 GTM-G3401 Datasheet
308Kb / 4P
P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GI20P02 GTM-GI20P02 Datasheet
245Kb / 5P
P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GI405 GTM-GI405 Datasheet
253Kb / 4P
P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GJ9585 GTM-GJ9585 Datasheet
236Kb / 4P
P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GM162 GTM-GM162 Datasheet
365Kb / 4P
P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com