công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IRFP064N bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - EVER SEMICONDUCTOR CO.,LIMITED

tên linh kiện IRFP064N
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel MOSFET
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  EVVOSEMI [EVER SEMICONDUCTOR CO.,LIMITED]
Trang chủ  https://www.evvosemi.com
Logo EVVOSEMI - EVER SEMICONDUCTOR CO.,LIMITED

IRFP064N bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - EVER SEMICONDUCTOR CO.,LIMITED

  IRFP064N Datasheet HTML 1Page - EVER SEMICONDUCTOR CO.,LIMITED IRFP064N Datasheet HTML 2Page - EVER SEMICONDUCTOR CO.,LIMITED IRFP064N Datasheet HTML 3Page - EVER SEMICONDUCTOR CO.,LIMITED IRFP064N Datasheet HTML 4Page - EVER SEMICONDUCTOR CO.,LIMITED IRFP064N Datasheet HTML 5Page - EVER SEMICONDUCTOR CO.,LIMITED IRFP064N Datasheet HTML 6Page - EVER SEMICONDUCTOR CO.,LIMITED IRFP064N Datasheet HTML 7Page - EVER SEMICONDUCTOR CO.,LIMITED IRFP064N Datasheet HTML 8Page - EVER SEMICONDUCTOR CO.,LIMITED  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
Fig 8. Maximum Safe Operating Area
Fig 6. Typical Gate Charge Vs.
Gate-to-Source Voltage
Fig 5. Typical Capacitance Vs.
Drain-to-Source Voltage
Fig 7. Typical Source-Drain Diode
Forward Voltage
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
1
10
100
DS
V
, Drai n-to -So urce V oltag e (V)
A
V
= 0V,
f = 1 MH z
C
= C
+ C
, C
SH O R TED
C
= C
C
= C
+ C
GS
iss
gs
gd
ds
rss
gd
oss
ds
gd
C iss
C os s
C rs s
0
4
8
12
16
20
0
30
60
90
120
150
180
Q
, To tal Ga te Ch arg e (nC )
G
A
FO R TES T CIRCUI T
SEE FIG U R E 13
I
= 5 9A
V
= 44 V
V
= 28 V
V
= 11 V
D
DS
DS
DS
10
100
1000
0.6
1.0
1.4
1.8
2.2
2.6
3.0
T = 2 5°C
J
V
= 0 V
GS
V
, So urce-to -D rain V olta ge (V )
SD
A
T = 175 °C
J
1
10
100
1000
1
10
100
V
, Dra in -to-So urce Vo ltag e (V)
DS
O PER ATION IN TH IS AR EA LIM ITE D
BY R DS(o n)
10µs
1 00µs
1m s
10m s
A
T
= 25 °C
T
= 17 5°C
Sing le Pulse
C
J
Rev:2023A2
4
IRFP064N



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com