| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
TM1102 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - NXP Semiconductors |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TM1102 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - NXP Semiconductors |
|
6 / 7 page ![]() 1996 May 09 6 Philips Semiconductors Product specification PNP transistor/Schottky-diode module PZTM1102 PACKAGE OUTLINE Dimensions in mm. Fig.4 SOT223. handbook, full pagewidth 6.7 6.3 0.95 0.85 2.3 0.80 0.60 4.6 3.1 2.9 3.7 3.3 7.3 6.7 A B 0.2 A 1.80 max 16 16 o max 10 o max 0.10 0.01 0.32 0.24 4 1 2 3 MSA035 - 1 (4x) 0.1 B M M S seating plane 0.1 S o |