| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
MPC8270CVRB bảng dữ liệu(PDF) 50 Page - Freescale Semiconductor, Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MPC8270CVRB bảng dữ liệu(HTML) 50 Page - Freescale Semiconductor, Inc |
|
50 / 80 page ![]() MPC8280 PowerQUICC II™ Family Hardware Specifications, Rev. 1.7 50 Freescale Semiconductor Pinout L_A27/GNT2/HSENUM AA25 L_A28/RST/CORE_SRESET AB29 L_A29/INTA AB28 L_A30/REQ2 P25 L_A31/DLLOUT AB27 LCL_D0/AD0 H29 LCL_D1/AD1 J29 LCL_D2/AD2 J28 LCL_D3/AD3 J27 LCL_D4/AD4 J26 LCL_D5/AD5 J25 LCL_D6/AD6 K25 LCL_D7/AD7 L29 LCL_D8/AD8 L27 LCL_D9/AD9 L26 LCL_D10/AD10 L25 LCL_D11/AD11 M29 LCL_D12/AD12 M28 LCL_D13/AD13 M27 LCL_D14/AD14 M26 LCL_D15/AD15 N29 LCL_D16/AD16 T25 LCL_D17/AD17 U27 LCL_D18/AD18 U26 LCL_D19/AD19 U25 LCL_D20/AD20 V29 LCL_D21/AD21 V28 LCL_D22/AD22 V27 LCL_D23/AD23 V26 LCL_D24/AD24 W27 LCL_D25/AD25 W26 LCL_D26/AD26 W25 LCL_D27/AD27 Y29 Table 21. MPC8280 and MPC8270 (ZU Package) Pinout List (continued) Pin Name Ball MPC8280/MPC8270 MPC8280 only |