công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MPC855TUM bảng dữ liệu(PDF) 62 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MPC855TUM
Giải thích chi tiết về linh kiện  Hardware Specifications
PDF  80 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MPC855TUM bảng dữ liệu(HTML) 62 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button MPC855TUM Datasheet HTML 58Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC855TUM Datasheet HTML 59Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC855TUM Datasheet HTML 60Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC855TUM Datasheet HTML 61Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC855TUM Datasheet HTML 62Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC855TUM Datasheet HTML 63Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC855TUM Datasheet HTML 64Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC855TUM Datasheet HTML 65Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC855TUM Datasheet HTML 66Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 62 / 80 page
background image
MPC860 Family Hardware Specifications, Rev. 7
62
Freescale Semiconductor
CPM Electrical Characteristics
Figure 64. SPI Master (CP = 0) Timing Diagram
Table 24. SPI Master Timing
Num
Characteristic
All Frequencies
Unit
Min
Max
160
MASTER cycle time
4
1024
tcyc
161
MASTER clock (SCK) high or low time
2
512
tcyc
162
MASTER data setup time (inputs)
50
—
ns
163
Master data hold time (inputs)
0
—
ns
164
Master data valid (after SCK edge)
—
20
ns
165
Master data hold time (outputs)
0
—
ns
166
Rise time output
—
15
ns
167
Fall time output
—
15
ns
SPIMOSI
(Output)
SPICLK
(CI=0)
(Output)
SPICLK
(CI=1)
(Output)
SPIMISO
(Input)
162
Data
166
167
161
161
160
msb
lsb
msb
msb
Data
lsb
msb
167
166
163
166
167
165
164



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com