công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MMA1260 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MMA1260
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low G Micromachined Accelerometer
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MMA1260 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Freescale Semiconductor, Inc

  MMA1260 Datasheet HTML 1Page - Freescale Semiconductor, Inc MMA1260 Datasheet HTML 2Page - Freescale Semiconductor, Inc MMA1260 Datasheet HTML 3Page - Freescale Semiconductor, Inc MMA1260 Datasheet HTML 4Page - Freescale Semiconductor, Inc MMA1260 Datasheet HTML 5Page - Freescale Semiconductor, Inc MMA1260 Datasheet HTML 6Page - Freescale Semiconductor, Inc MMA1260 Datasheet HTML 7Page - Freescale Semiconductor, Inc MMA1260 Datasheet HTML 8Page - Freescale Semiconductor, Inc MMA1260 Datasheet HTML 9Page - Freescale Semiconductor, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
MMA1260D
Sensors
6
Freescale Semiconductor
1. When positioned as shown, the Earth's gravity will result in a positive 1g output
ACCELERATION SENSING DIRECTIONS
10
11
12
13
14
15
16
8
7
6
5
4
3
2
1
9
VSS
VSS
VSS
VOUT
STATUS
VDD
VSS
N/C
N/C
N/C
N/C
N/C
N/C
N/C
N/C
16-Pin SOIC Package
N/C pins are recommended to be left FLOATING
–g
+g
Direction of Earth's gravity field(1)
DYNAMIC ACCELERATION
STATIC ACCELERATION
-1g
+1g
0g
0g
VOUT = 2.50 V
VOUT = 2.50 V
VOUT = 2.9 V
VOUT = 2.1 V
ST



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com