công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KD0545PFS3-8 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Sunon Fans

tên linh kiện KD0545PFS3-8
Giải thích chi tiết về linh kiện  DC Brushless Fan
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SUNON [Sunon Fans]
Trang chủ  https://www.sunon.com
Logo SUNON - Sunon Fans

KD0545PFS3-8 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Sunon Fans

  KD0545PFS3-8 Datasheet HTML 1Page - Sunon Fans KD0545PFS3-8 Datasheet HTML 2Page - Sunon Fans KD0545PFS3-8 Datasheet HTML 3Page - Sunon Fans KD0545PFS3-8 Datasheet HTML 4Page - Sunon Fans KD0545PFS3-8 Datasheet HTML 5Page - Sunon Fans KD0545PFS3-8 Datasheet HTML 6Page - Sunon Fans KD0545PFS3-8 Datasheet HTML 7Page - Sunon Fans KD0545PFS3-8 Datasheet HTML 8Page - Sunon Fans  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
US
C
Bearing
Sleeve
BALL
2BALL
Model
P/N
Rating
Voltage
(VDC)
Power
Current
(AMP)
Power
Consumption
(WATTS)
Speed
(RPM)
Air
Flow
(CFM)
Static
Pressure
(Inch-H2O)
Noise
(dBA)
Weight
(g)
13.(2)
13.(2)
13.(2)
13
13
13
1.9
1.7
1.2
2.0
1.7
1.3
0.16
0.14
0.10
0.17
0.14
0.11
35
33
30
34
32
28
95
95
95
95
95
95
49
48
41
49
44.5
39
2800
2600
2300
2800
2500
2200
12
12
12
12
12
12
0.17
0.15
0.11
0.16
0.14
0.11
KD1209PTB1
KD1209PTB2
KD1209PTB3
KD1209PTS1
KD1209PTS2
KD1209PTS3
92x92x25 mm
4.8
3.6
2.4
4.8
3.6
2.4
5.3
4.1
3.1
5.3
4.1
3.1
0.40
0.30
0.20
0.40
0.30
0.20
0.22
0.17
0.13
0.22
0.17
0.13
44.5
41
35.5
44
40
35
44.5
41
35.5
44
40
35
90
80
69
88
78
67
90
80
69
88
78
67
3100
2800
2400
3000
2700
2300
3100
2800
2400
3000
2700
2300
12
12
12
12
12
12
24
24
24
24
24
24
0.28
0.22
0.17
0.27
0.21
0.16
0.28
0.22
0.17
0.27
0.21
0.16
KD1212PTB1-6A
KD1212PTB2-6A
KD1212PTB3-6A
KD1212PTS1-6A
KD1212PTS2-6A
KD1212PTS3-6A
KD2412PTB1-6A
KD2412PTB2-6A
KD2412PTB3-6A
KD2412PTS1-6A
KD2412PTS2-6A
KD2412PTS3-6A
120x120x25 mm
Bearing
Model
P/N
(VDC)
(AMP)
(WATTS)
(RPM)
(CFM)
(Inch-H2O)
(dBA)
(g)
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
Bearing
Model
P/N
(VDC)
(AMP)
(WATTS)
(RPM)
(CFM)
(Inch-H2O)
(dBA)
(g)
Bearing
Model
P/N
(VDC)
(AMP)
(WATTS)
(RPM)
(CFM)
(Inch-H2O)
(dBA)
(g)
120x120x38 mm
7.6
6.8
5.1
3.2
7.6
6.8
5.1
3.2
7.2
6.7
5.5
4.0
7.2
6.7
5.5
4.0
9.1
7.7
4.8
9.1
7.7
4.8
0.63
0.56
0.42
0.26
0.63
0.56
0.42
0.26
0.30
0.28
0.23
0.16
0.30
0.28
0.23
0.16
0.19
0.16
0.10
0.19
0.16
0.10
46.5
42
36.5
35
45
41
36
34
46.5
42
36.5
35
45
41
36
34
47
44
41
46
43.5
40
326
326
326
326
326
326
326
326
326
326
326
326
326
326
326
326
326
326
326
326
326
326
120
108
98
84
119
107
97
83
120
108
98
84
119
107
97
83
136
127
107
132.5
124
106.5
3150
3100
2800
2400
3100
3000
2700
2300
3150
3100
2800
2400
3100
3000
2700
2300
3000
2800
2400
2900
2700
2300
12
12
12
12
12
12
12
12
24
24
24
24
24
24
24
24
48
48
48
48
48
48
0.34
0.31
0.25
0.19
0.32
0.30
0.24
0.18
0.34
0.31
0.25
0.19
0.32
0.30
0.24
0.18
0.30
0.28
0.20
0.29
0.26
0.19
KD1212PMBX-6A
KD1212PMB1-6A
KD1212PMB2-6A
KD1212PMB3-6A
KD1212PMSX-6A
KD1212PMS1-6A
KD1212PMS2-6A
KD1212PMS3-6A
KD2412PMBX-6A
KD2412PMB1-6A
KD2412PMB2-6A
KD2412PMB3-6A
KD2412PMSX-6A
KD2412PMS1-6A
KD2412PMS2-6A
KD2412PMS3-6A
KD4812PMB1-6A
KD4812PMB2-6A
KD4812PMB3-6A
KD4812PMS1-6A
KD4812PMS2-6A
KD4812PMS3-6A
Specifications subject to change without notice.
Sunon General DC Brushless Fan



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com