| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
KA22-3/0 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Greenlee Communications |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
KA22-3/0 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Greenlee Communications |
|
6 / 50 page ![]() CABLE SIZE 250 300 350 400 500 600 750 1000 1500 2000 AWG #8 #6 #4 #2 #1 1/0 2/0 3/0 4/0 kcmil kcmil kcmil kcmil kcmil kcmil kcmil kcmil kcmil kcmil Page mm 2 6 10 16 25 35 40 50 70 95 120 150 150 185 240 300 400 500 800 1000 No. BATTERY-POWERED & CORDED Al • • • • • • ••• • • • • • • • • 143, ECCX, CCCX Cu • • • • • • ••• • • • • • • • • 144 ACSR • • • • • • ••• • • • • • • • • ES750 Al • • • • • • ••• • • • • • • • • 147 Cu • • • • • • • • • •• • • •• • ESG50GL, Al • • • • • • ••• • • • • • • • • • • 147 CSG50GL Cu • • • • • • ••• • • • • • • • • • • ESG85GL Al • • • • • • ••• • • • • • • • • • • 148 Cu • • • • • • ••• • • • • • • • • • • ESG45GL,* Al • • • • • • ••• • • • • • • • • • CSG45GL* Cu • • • • • • ••• • • • • • • • • • 149 ACSR • • • • • • ••• • • • • • • • • • HYDRAULIC-TYPE Al • • • • • • ••• • • • • • • • • RCCX Cu • • • • • • ••• • • • • • • • • 144 ACSR • • • • • • ••• • • • • • • • • Al • • • • • • ••• • • • • • • • • HCCX Cu • • • • • • ••• • • • • • • • • 144 ACSR • • • • • • ••• • • • • • • • • Al • • • • • • ••• • • • • HK520* Cu • • • • • • ••• • • • • 150 ACSR • • • • • • ••• • • • • 750 Al • • • • • • ••• • • • • • • • • 150 Cu • • • • • • ••• • • • • • • • • RATCHET-TYPE 759 Al • • • • • • • • • •• • • •• o 151 Cu • • • • • • ••• • • • • o 760, 761 Al • • • • • • ••• • • • • • • • • 151 Cu • • • • • • ••• • • • • oo • o 45206 Al • • • • • • ••• • • • • • o 152 Cu • • • • • • ••• • • • • • o 45207 Al • • • • • • • • • •• • • •• • o 152 Cu • • • • • • • • • •• • • •• o 763, 773 Al • • • • • • • • • •• • • •• • 153 Cu • • • • • • ••• • • • oo 764, 774 Al • • • • • • • • • •• • • •• • 153 Cu • • • • • • ••• • • • • • oo 756 Al • • • • • • ••• • • • • • • • • o 153 Cu • • • • • • ••• • • • • • • • • o 757* ACSR • • • • • • ••• • • • • • • • • 154 MANUAL 727 Al •• • • • • • 156 Cu •• • • • oo 718, 718F Al • • • • • • • • • • • • 155, Cu • • • • • • ••• oo o 156 704 Al • • • • • • ••• • • • oo 155 Cu • • • • • • ••• • oo 705 Al • • • • • • • • • •• • • •• • o 155 Cu • • • • • • ••• • • • oo 706 Al • • • • • • • • • •• • • •• • o 155 Cu • • • • • • ••• • • • • • oo Al • • • • • • ••• • • • 749 Cu • • • • • • ••• • • • 156 ACSR •• • • • • • * 757, HK520, and ESG45GL cut additional types of material. Refer to product information on the following pages for more detail. NOTE: • = Frequent use capacity. o = Maximum capacity Cable Cutter Selection Guide USA Tel: 800-435-0786 Canada Tel: 800-435-0786 International Tel: +1-815-397-7070 Fax: 800-451-2632 Fax: 800-524-2853 Fax: +1-815-397-9247 greenlee.com 146 |