công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1491913 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Festo Corporation.

tên linh kiện 1491913
Giải thích chi tiết về linh kiện  Air solenoid valve
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FESTO [Festo Corporation.]
Trang chủ  https://www.festo.com/us/en/
Logo FESTO - Festo Corporation.

1491913 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Festo Corporation.

  1491913 Datasheet HTML 1Page - Festo Corporation. 1491913 Datasheet HTML 2Page - Festo Corporation.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Feature
Value
Medium pressure
0 bar ... 22 bar
Medium pressure
0 psi ... 319 psi
Max. viscosity
22 mm²/s
Temperature of medium
-10 °C ... 80 °C
Ambient temperature
-10 °C ... 35 °C
Leak rate to EN 12266-1
A
Flow rate Kv
0.16 m³/h
Standard nominal flow rate
170 l/min
On switching time
20 ms
Switching time off
18 ms
Note on materials
RoHS-compliant
LABS (PWIS) conformity
VDMA24364 zone III
Housing material
Cast brass
Material number of housing
CW617N
Seals material
FPM
Product weight
550 g
CE marking (see declaration of conformity)
As per EU low voltage directive
UKCA marking (see declaration of conformity)
To UK instructions for electrical equipment
Degree of protection
IP65
Corrosion resistance class (CRC)
1 - Low corrosion stress
6/23/24 - Subject to change - Festo SE & Co. KG
2/2



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com