| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
NRSH331M10V12.5X20F bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - NIC-Components Corp. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
NRSH331M10V12.5X20F bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - NIC-Components Corp. |
|
2 / 3 page ![]() 78 ® NIC COMPONENTS CORP. www.niccomp.com www.lowESR.com www.RFpassives.com www.SMTmagnetics.com 79 ® NIC COMPONENTS CORP. www.niccomp.com www.lowESR.com www.RFpassives.com www.SMTmagnetics.com Miniature Aluminum Electrolytic Capacitors NRSH Series Capacitance ( µF) Working Voltage (Vdc) 6.3 10 16 25 35 50 27 - - - - - 238 47 - - - - 345 - 56 - - - - - 385 68 - - - 345 - - 100 - - 345 - 540 724 120 - - - - - 950 150 - 345 - 540 - 979 180 - - - - - 1190 220 345 - 540 - 945 1370 270 - - - - 1250 1580 330 - 540 - 945 1330 1870 390 - - - 1250 1500 - 470 540 - 945 1330 1760 2050 560 - - - 1500 1960 2410 680 - 945 1250 1760 2250 2860 1330 820 945 - - 1960 - 2960 2730 1,000 1250 1500 2250 2480 3010 1330 1760 1,200 1250 - - - 2900 - 1330 1,500 1500 1500 1960 2480 3450 - 1760 3250 1,800 1760 1960 2250 2900 3570 - 2,200 1960 2250 2480 3450 3630 - 3250 2,700 2250 - 2900 3570 - - 3,300 - 2480 3450 3630 - - 3250 3,900 2480 2900 3570 - - - 4,700 2900 3450 3630 - - - 3250 5,600 3450 3570 - - - - 6,800 3250 3630 - - - - 3570 8,200 3630 - - - - - Capacitance ( µF) Working Voltage (Vdc) 6.3 10 16 25 35 50 27 - - - - - 0.340 47 - - - - 0.220 - 56 - - - - - 0.140 68 - - - 0.220 - - 100 - - 0.220 - 0.094 0.074 120 - - - - - 0.061 150 - 0.220 - 0.094 - 0.061 180 - - - - - 0.046 220 0.220 - 0.094 - 0.056 0.042 270 - - - - 0.045 0.030 330 - 0.094 - 0.056 0.039 0.028 390 - - - 0.045 0.029 - 470 0.094 - 0.056 0.039 0.028 0.027 560 - - - 0.029 0.020 0.023 680 - 0.056 0.045 0.028 0.018 0.021 0.039 820 0.056 - - 0.020 - 0.019 0.023 1,000 0.045 0.029 0.018 0.017 0.021 0.039 0.028 1,200 0.045 - - - 0.015 - 0.039 1,500 0.029 0.029 0.020 0.017 0.013 - 0.028 0.015 1,800 0.028 0.020 0.018 0.015 0.012 - 2,200 0.020 0.018 0.017 0.013 0.013 - 0.015 2,700 0.018 - 0.015 0.012 - - 3,300 - 0.017 0.013 0.013 - - 0.015 3,900 0.017 0.015 0.012 - - - 4,700 0.015 0.013 0.013 - - - 0.015 5,600 0.013 0.012 - - - - 6,800 0.015 0.013 - - - - 0.012 8,200 0.013 - - - - - MAXIMUM IMPEDANCE ( Ω AT 100KHz & 20°C) MAXIMUM RIPPLE CURRENT (mA rms AT 100KHz & 105°C) Frequency (Hz) 120 1K 10K <100K 27 µF 0.42 0.70 0.90 1.00 47 ~ 270 µF 0.50 0.73 0.92 1.00 330 ~ 680 µF 0.55 0.77 0.94 1.00 820 ~ 1800 µF 0.60 0.80 0.96 1.00 2200 ~ 8200 µF 0.70 0.85 0.98 1.00 RIPPLE CURRENT FREQUENCY CORRECTION FACTORS |