công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SL2S3103FUD bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện SL2S3103FUD
Giải thích chi tiết về linh kiện  ICODE 3 97pF
PDF  80 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

SL2S3103FUD bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - NXP Semiconductors

Back Button SL2S3103FUD Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors SL2S3103FUD Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors SL2S3103FUD Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors SL2S3103FUD Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors SL2S3103FUD Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors SL2S3103FUD Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors SL2S3103FUD Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors SL2S3103FUD Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors SL2S3103FUD Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 80 page
background image
NXP Semiconductors
SL2S3103
ICODE 3 97pF
Parameter
Value
Height uniformity
within a die
±2 μm
within a wafer
±3 μm
wafer to wafer
±4 μm
Bump flatness
±1.5 μm
Bump size
LA, LB
80 μm × 80 μm
TP, GND
80 μm × 80 μm
variation
±5 μm
Under bump metallization
sputtered TiW
Table 3. Wafer specification...continued
7.1.1 Fail die identification
No ink dots are applied to the wafer.
Electronic wafer mapping (SECS II format) covers the electrical test results and additionally the results of
mechanical/visual inspection.
See [5].
7.1.2 Map file distribution
See [5].
SL2S3103
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© 2024 NXP B.V. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 3.1 — 29 May 2024
Document feedback
9 / 80



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com