công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KSSG23J12 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Kingstate Electronics Corp.

tên linh kiện KSSG23J12
Giải thích chi tiết về linh kiện  Magnetic Buzzer
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KINGSTATE [Kingstate Electronics Corp.]
Trang chủ  https://www.kingstate.com.tw/index.php
Logo KINGSTATE - Kingstate Electronics Corp.

KSSG23J12 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Kingstate Electronics Corp.

  KSSG23J12 Datasheet HTML 1Page - Kingstate Electronics Corp. KSSG23J12 Datasheet HTML 2Page - Kingstate Electronics Corp. KSSG23J12 Datasheet HTML 3Page - Kingstate Electronics Corp. KSSG23J12 Datasheet HTML 4Page - Kingstate Electronics Corp. KSSG23J12 Datasheet HTML 5Page - Kingstate Electronics Corp. KSSG23J12 Datasheet HTML 6Page - Kingstate Electronics Corp. KSSG23J12 Datasheet HTML 7Page - Kingstate Electronics Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
志豐電子股份有限公司 KINGSTATE ELECTRONICS CORP 3/7 KSSG23J12
C. TYPICAL FREQUENCY RESPONSE CURVE
頻率響應曲線
20K
2K
200
20
50
70
80
100
90
Hz
dB
A: Frequency Response. Magn dB re 20.00uPA
60
D. APPEARANCE DRAWING
外觀尺寸圖
-
5---2005
0---2010
年份
銀色印油
02 第二週
01 第一週
週期
Tol: ±0.5
Unit: mm



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com