công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1513428 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1513428
Giải thích chi tiết về linh kiện  SAC-3P-M12MR-M12FS/.../... - Sensor/actuator cable
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT

1513428 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - PHOENIX CONTACT

  1513428 Datasheet HTML 1Page - PHOENIX CONTACT 1513428 Datasheet HTML 2Page - PHOENIX CONTACT 1513428 Datasheet HTML 3Page - PHOENIX CONTACT 1513428 Datasheet HTML 4Page - PHOENIX CONTACT 1513428 Datasheet HTML 5Page - PHOENIX CONTACT 1513428 Datasheet HTML 6Page - PHOENIX CONTACT 1513428 Datasheet HTML 7Page - PHOENIX CONTACT 1513428 Datasheet HTML 8Page - PHOENIX CONTACT 1513428 Datasheet HTML 9Page - PHOENIX CONTACT Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 23 page
background image
Please be informed that the data shown in this PDF document is generated from our online catalog. Please find the complete data in the user
documentation. Our general terms of use for downloads are valid.
Sensor/actuator cable, 3-position, Plug angled M12, coding: A, on Socket straight M12, coding:
A, cable length: Free input (0.2 ... 40.0 m)
Your advantages
Easy and safe: 100 % electrically tested plug-in components
•
Commercial data
Item number
1513428
Packing unit
1 pc
Minimum order quantity
1 pc
Note
Made to order (non-returnable)
Sales key
BF17
Product key
BF1CBA
Customs tariff number
85444290
Country of origin
PL
SAC-3P-M12MR-M12FS/.../... - Sensor/actuator cable
1513428
https://www.phoenixcontact.com/us/products/1513428
May 28, 2024, 12:37 AM
Page 1 (23)


Số phần tương tự - 1513428

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tyco Electronics
1513429-1 MACOM-1513429-1 Datasheet
222Kb / 2P
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR TYCO ELECTRONICS CORPORATION
More results

Mô tả tương tự - 1513428

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1439340 PHOENIX-1439340 Datasheet
51Kb / 2P
Sensor/Actuator cable - SAC-3P-M12MR/0,6-PUR/A-1LZ
1439353 PHOENIX-1439353 Datasheet
115Kb / 7P
Sensor/Actuator cable - SAC-3P-M12MR/1,5-PUR/A-1LZ
1544882 PHOENIX-1544882 Datasheet
41Kb / 2P
Sensor/Actuator cable - SAC-3P-M12MR/BI
1414561 PHOENIX-1414561 Datasheet
143Kb / 11P
Sensor/actuator cable - SAC-3P- 3,0-PVC/M12FS-2L
09/11/2020
1456792 PHOENIX-1456792 Datasheet
137Kb / 10P
Sensor/actuator cable - SAC-3P-M12MS/ 1,5-800/M12FS
09/11/2020
1456925 PHOENIX-1456925 Datasheet
119Kb / 9P
Sensor/actuator cable - SAC-3P-M12MR/10,0-800
09/11/2020
1508459 PHOENIX-1508459 Datasheet
104Kb / 7P
Sensor/actuator cable - SAC-3P- 5,0-PVC/M12FS-2L
09/11/2020
1533521 PHOENIX-1533521 Datasheet
89Kb / 4P
Sensor/actuator cable - SAC-3P-15,0-PVC/M12FS
12/06/2018
1668072 PHOENIX-1668072 Datasheet
133Kb / 10P
Sensor/actuator cable - SAC-3P- 1,5-PUR/M12FS B
09/11/2020
1668098 PHOENIX-1668098 Datasheet
133Kb / 10P
Sensor/actuator cable - SAC-3P- 5,0-PUR/M12FS B
09/11/2020
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com