công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ER2BA bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Won-Top Electronics

tên linh kiện ER2BA
Giải thích chi tiết về linh kiện  2.0A SURFACE MOUNT GLASS PASSIVATED SUPERFAST DIODE
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  WTE [Won-Top Electronics]
Trang chủ  http://www.wontop.com
Logo WTE - Won-Top Electronics

ER2BA bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Won-Top Electronics

  ER2BA Datasheet HTML 1Page - Won-Top Electronics ER2BA Datasheet HTML 2Page - Won-Top Electronics ER2BA Datasheet HTML 3Page - Won-Top Electronics ER2BA Datasheet HTML 4Page - Won-Top Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
www.wontop.com
© Won-Top Electronics Co., Ltd.
2
Revision: September, 2012
ER2AA – ER2JA
WON-TOP ELECTRONICS
®
0
TL, LEAD TEMPERATURE (°C)
Fig. 1 Forward Current Derating Curve
15
30
45
60
75
90 105 120 135 150
0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
Resistive or
Inductive Load
0
VF, INSTANTANEOUS FORWARD VOLTAGE (V)
Fig. 2 Typical Forward Characteristics
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
0.01
0.1
1.0
10
1
NUMBER OF CYCLES AT 60Hz
Fig. 3 Forward Surge Current Derating Curve
10
100
0
10
20
30
40
50
0
PERCENT OF RATED PEAK REVERSE VOLTAGE (%)
Fig. 4 Typical Reverse Characteristics
20
40
60
80
100
120
140
0.01
0.1
1.0
10
100
1000
Single Half-Sine-Wave
JEDEC Method
TA = 25°C
0.1
VR, DC REVERSE VOLTAGE (V)
Fig. 5 Typical Junction Capacitance
1
10
100
0
f = 1MHz
10
20
30
40
50
Mounted on PCB with
5.0 x 5.0 x 0.013mm
Copper Pads
ER2AA – ER2DA
ER2JA
ER2EA – ER2GA
TA = 125°C



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com