công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KF15 bảng dữ liệu(PDF) 17 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện KF15
Giải thích chi tiết về linh kiện  Very low drop voltage regulators with inhibit
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

KF15 bảng dữ liệu(HTML) 17 Page - STMicroelectronics

Back Button KF15 Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics KF15 Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics KF15 Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics KF15 Datasheet HTML 16Page - STMicroelectronics KF15 Datasheet HTML 17Page - STMicroelectronics KF15 Datasheet HTML 18Page - STMicroelectronics KF15 Datasheet HTML 19Page - STMicroelectronics KF15 Datasheet HTML 20Page - STMicroelectronics KF15 Datasheet HTML 21Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 17 / 22 page
background image
KF00 series
Package mechanical data
17/22
DIM.
mm.
inch
MIN.
TYP
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
2.2
2.4
0.086
0.094
A1
0.9
1.1
0.035
0.043
A2
0.03
0.23
0.001
0.009
B
0.64
0.9
0.025
0.035
b4
5.2
5.4
0.204
0.212
C
0.45
0.6
0.017
0.023
C2
0.48
0.6
0.019
0.023
D
6
6.2
0.236
0.244
D1
5.1
0.200
E
6.4
6.6
0.252
0.260
E1
4.7
0.185
e
2.28
0.090
e1
4.4
4.6
0.173
0.181
H
9.35
10.1
0.368
0.397
L
1
0.039
(L1)
2.8
0.110
L2
0.8
0.031
L4
0.6
1
0.023
0.039
R
0.2
0.008
V2
0°
8°
0°
8°
DPAK MECHANICAL DATA
0068772-F



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com