công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IRF7416 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - EVER SEMICONDUCTOR CO.,LIMITED

tên linh kiện IRF7416
Giải thích chi tiết về linh kiện  P-Channel 30 V (D-S) MOSFET
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  EVVOSEMI [EVER SEMICONDUCTOR CO.,LIMITED]
Trang chủ  https://www.evvosemi.com
Logo EVVOSEMI - EVER SEMICONDUCTOR CO.,LIMITED

IRF7416 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - EVER SEMICONDUCTOR CO.,LIMITED

  IRF7416 Datasheet HTML 1Page - EVER SEMICONDUCTOR CO.,LIMITED IRF7416 Datasheet HTML 2Page - EVER SEMICONDUCTOR CO.,LIMITED IRF7416 Datasheet HTML 3Page - EVER SEMICONDUCTOR CO.,LIMITED IRF7416 Datasheet HTML 4Page - EVER SEMICONDUCTOR CO.,LIMITED IRF7416 Datasheet HTML 5Page - EVER SEMICONDUCTOR CO.,LIMITED IRF7416 Datasheet HTML 6Page - EVER SEMICONDUCTOR CO.,LIMITED IRF7416 Datasheet HTML 7Page - EVER SEMICONDUCTOR CO.,LIMITED IRF7416 Datasheet HTML 8Page - EVER SEMICONDUCTOR CO.,LIMITED  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
S
D
G
Notes:
 Repetitive rating; pulse width limited by
max. junction temperature. ( See fig. 11 )
ƒ ISD ≤ -5.6A, di/dt ≤ 100A/µs, VDD ≤ V(BR)DSS,
TJ ≤ 150°C
‚ Starting TJ = 25°C, L = 25mH
RG = 25Ω, IAS = -5.6A. (See Figure 12)
„ Pulse width ≤ 300µs; duty cycle ≤ 2%.
… Surface mounted on FR-4 board, t ≤ 10sec.
= 25°C (unless otherwise specified)
Parameter
Min. Typ. Max. Units
Qg
Total Gate Charge
–––
61
92
Qgs
Gate-to-Source Charge
–––
8.0
12
Qgd
Gate-to-Drain ("Miller") Charge
–––
22
32
td(on)
Turn-On Delay Time
–––
18
–––
tr
Rise Time
–––
49
–––
td(off)
Turn-Off Delay Time
–––
59
–––
tf
Fall Time
–––
60
–––
Ciss
Input Capacitance
–––
1700
–––
Coss
Output Capacitance
–––
890
–––
Crss
Reverse Transfer Capacitance
–––
410
–––
Diode Characteristics
Parameter
Min. Typ. Max. Units
IS
Continuous Source Current
(Body Diode)
ISM
Pulsed Source Current
(Body Diode)
Ù
VSD
Diode Forward Voltage
–––
–––
-1.0
V
trr
Reverse Recovery Time
–––
56
85
ns
TJ = 25°C,IF = -5.6A
Qrr
Reverse Recovery Charge
–––
99
150
nC di/dt = 100A/μs e
Conditions
ID = -5.6A
TJ = 25°C, IS = -5.6A, VGS = 0V e
integral reverse
p-n junction diode.
Conditions
MOSFET symbol
showing the
A
pF
ns
nC
VDS = -25V
ƒ = 1.0MHz, See Fig. 5
VGS = -10V, See Fig. 6 & 9 fÃ
VDS = -24V
VDD = -15V
ID = -5.6A
RG = 6.2Ω
RD = 2.7Ω, See Fig. 10 f
VGS = 0V
-45
–––
–––
–––
–––
-3.1
Rev:2023A2
2
P-Channel 30 V (D-S) MOSFET
IRF7416



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com