công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IRF7341 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - EVER SEMICONDUCTOR CO.,LIMITED

tên linh kiện IRF7341
Giải thích chi tiết về linh kiện  MOSFET
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  EVVOSEMI [EVER SEMICONDUCTOR CO.,LIMITED]
Trang chủ  https://www.evvosemi.com
Logo EVVOSEMI - EVER SEMICONDUCTOR CO.,LIMITED

IRF7341 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - EVER SEMICONDUCTOR CO.,LIMITED

  IRF7341 Datasheet HTML 1Page - EVER SEMICONDUCTOR CO.,LIMITED IRF7341 Datasheet HTML 2Page - EVER SEMICONDUCTOR CO.,LIMITED IRF7341 Datasheet HTML 3Page - EVER SEMICONDUCTOR CO.,LIMITED IRF7341 Datasheet HTML 4Page - EVER SEMICONDUCTOR CO.,LIMITED IRF7341 Datasheet HTML 5Page - EVER SEMICONDUCTOR CO.,LIMITED IRF7341 Datasheet HTML 6Page - EVER SEMICONDUCTOR CO.,LIMITED IRF7341 Datasheet HTML 7Page - EVER SEMICONDUCTOR CO.,LIMITED  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
0
10
20
30
40
0.040
0.060
0.080
0.100
0.120
I , Drain Current (A)
D
VGS = 10V
VGS = 4.5V
Fig 5. Normalized On-Resistance
Vs. Temperature
Fig 8. Maximum Avalanche Energy
Vs. Drain Current
Fig 6. Typical On-Resistance Vs. Drain
Current
Fig 7. Typical On-Resistance Vs. Gate
Voltage
-60 -40 -20 0
20 40 60 80 100 120 140 160
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
T , Junction Temperature ( C)
J
°
V
=
I =
GS
D
10V
4.7A
25
50
75
100
125
150
0
40
80
120
160
200
Starting T , Junction Temperature ( C)
J
°
ID
TOP
BOTTOM
2.1A
3.8A
4.7A
0.04
0.06
0.08
0.10
0.12
02468
10
A
GS
V
, Gate-to-Source Voltage (V)
I
= 4.7A
D
TYPICAL CHARACTERISTICS
(25 °C, unless otherwise noted)
Rev:2023A2
4
IRF7341



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com