| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
RBO08-40T bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
RBO08-40T bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - STMicroelectronics |
|
5 / 9 page ![]() RBO08-40G / RBO08-40T 5/9 - Input (1) : Pin 1 - Output (3) : Pin 3 - Gnd (2) : Connected to base Tab PINOUT configuration in D 2PAK : D1 T1 T2 TAB D1 T1 T2 (TAB) - Input (1) : Pin 1 - Output (3) : Pin 3 - GND (2) : Connected to base Tab PINOUT configuration in TO220AB : |