công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FDV301N bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - EVER SEMICONDUCTOR CO.,LIMITED

tên linh kiện FDV301N
Giải thích chi tiết về linh kiện  MOSFET
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  EVVOSEMI [EVER SEMICONDUCTOR CO.,LIMITED]
Trang chủ  https://www.evvosemi.com
Logo EVVOSEMI - EVER SEMICONDUCTOR CO.,LIMITED

FDV301N bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - EVER SEMICONDUCTOR CO.,LIMITED

  FDV301N Datasheet HTML 1Page - EVER SEMICONDUCTOR CO.,LIMITED FDV301N Datasheet HTML 2Page - EVER SEMICONDUCTOR CO.,LIMITED FDV301N Datasheet HTML 3Page - EVER SEMICONDUCTOR CO.,LIMITED FDV301N Datasheet HTML 4Page - EVER SEMICONDUCTOR CO.,LIMITED FDV301N Datasheet HTML 5Page - EVER SEMICONDUCTOR CO.,LIMITED FDV301N Datasheet HTML 6Page - EVER SEMICONDUCTOR CO.,LIMITED FDV301N Datasheet HTML 7Page - EVER SEMICONDUCTOR CO.,LIMITED  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
TYPICAL CHARACTERISTICS 25 °C, unless otherwise noted
Normalized Thermal Transient Impedance, Junction-to-Ambient
10-3
10-2
1
10
10 000
10-1
10-4
100
0.2
0.1
Square Wave Pulse Duration (s)
1
0.1
0.01
t1
t2
Notes:
PDM
1. Duty Cycle, D =
2. Per Unit Base = RthJA = 125 °C/W
3. TJM -TA =PDMZthJA(t)
t1
t2
4. Surface Mounted
Duty Cycle = 0.5
Single Pulse
0.02
0.05
1000
Normalized Thermal Transient Impedance, Junction-to-Foot
10-3
10-2
0
1
1
10-1
10-4
0.2
0.1
Duty Cycle = 0.5
Square Wave Pulse Duration (s)
1
0.1
0.05
Single Pulse
0.02
N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
FDV301N
8
Rev:2023A2
6



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com