| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
NRSZ bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - NIC-Components Corp. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
NRSZ bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - NIC-Components Corp. |
|
3 / 5 page ![]() 86 ® NIC COMPONENTS CORP. www.niccomp.com www.lowESR.com www.RFpassives.com www.SMTmagnetics.com 87 ® NIC COMPONENTS CORP. www.niccomp.com www.lowESR.com www.RFpassives.com www.SMTmagnetics.com Miniature Aluminum Electrolytic Capacitors STANDARD PRODUCTS, CASE SIZES AND SPECIFICATIONS NRSZ Series W.V. (Vdc) Cap. ( µF) Code Case Size D φ x L(mm) Lead Space (mm) Max. Tan δ Max. LC ( µA) Max. Impedance Max. Ripple Current at 100KHz/105°C (mA rms) 100KHz/20°C 100KHz/-10°C 16 47 470 5x11 2.0 0.16 7.5 0.90 1.8 180 56 560 5x11 2.0 0.16 9.0 0.90 1.8 180 100 101 6.3x11 2.5 0.16 16.0 0.32 0.64 280 120 121 6.3x11 2.5 0.16 19.2 0.31 0.62 290 150 151 6.3x11 2.5 0.16 24.0 0.22 0.44 300 180 181 6.3x11 2.5 0.16 28.8 024 0.48 280 220 221 8x11.5 3.5 0.16 35.2 0.11 0.32 560 270 271 8x12.5 3.5 0.16 43.2 0.11 0.28 570 330 331 8x15 3.5 0.16 52.8 0.085 0.17 730 10x12.5 5.0 0.16 52.8 0.10 0.20 650 470 471 8x20 3.5 0.16 75.2 0.069 0.14 800 10x16 5.0 0.16 75.2 0.90 0.18 950 680 681 10x20 5.0 0.16 108 0.054 0.11 1250 820 821 10x20 5.0 0.16 131 0.044 0.90 1250 1000 102 10x22 5.0 0.16 160 0.039 0.078 1450 1200 122 12.5x20 5.0 0.16 192 0.038 0.076 1600 1800 182 12.5x25 5.0 0.17 288 0.029 0.058 1800 2200 222 12.5x25 5.0 0.18 352 0.037 0.074 1700 16x21 7.5 0.18 352 0.040 0.080 1700 2700 272 16x25 7.5 0.19 432 0.022 0.044 2100 3900 392 16x31.5 7.5 0.22 624 0.018 0.036 2350 4700 472 16x35.5 7.5 0.23 752 0.018 0.036 2550 5600 562 18x35.5 7.5 0.25 896 0.018 0.036 2800 25 33 330 5x11 2.0 0.14 8.3 0.90 1.8 160 47 470 5x11 2.0 0.14 11.7 0.42 0.84 190 68 680 6.3x11 2.5 0.14 17.0 0.32 0.64 280 100 101 6.3x11 2.5 0.14 25.0 0.22 0.48 300 150 151 8x11.5 3.5 0.14 37.5 0.11 0.22 560 180 181 8x12.5 3.5 0.14 45.0 0.11 0.22 570 220 221 8x15 3.5 0.14 55.0 0.085 0.18 730 10x12.5 5.0 0.14 55.0 0.12 0.24 630 270 271 10x12.5 5.0 0.14 67.5 0.085 0.18 800 330 331 8x20 3.5 0.14 82.5 0.069 0.16 800 10x16 5.0 0.14 82.5 0.090 0.18 830 470 471 10x16 5.0 0.14 117 0.065 0.13 1010 560 561 10x20 5.0 0.14 140 0.044 0.088 1250 680 681 10x22 5.0 0.14 170 0.039 0.078 1450 1000 102 12.5x20 5.0 0.14 250 0.038 0.076 1600 1200 122 12.5x25 5.0 0.14 300 0.029 0.058 1800 1800 182 16x25 7.5 0.15 450 0.022 0.044 2100 2200 222 16x25 7.5 0.16 550 0.029 0.058 2000 2700 272 16x31.5 7.5 0.17 675 0.018 0.038 2350 3300 332 16x35.5 7.5 0.18 825 0.018 0.038 2550 3900 392 18x31.5 7.5 0.20 975 0.018 0.046 2800 4700 472 18x35.5 7.5 0.21 1175 0.021 0.042 2700 |