công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SA22 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

tên linh kiện SA22
Giải thích chi tiết về linh kiện  500W, 5V - 170V Transient Voltage Suppressor
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TSC [Taiwan Semiconductor Company, Ltd]
Trang chủ  http://www.taiwansemi.com
Logo TSC - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

SA22 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

  SA22 Datasheet HTML 1Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd SA22 Datasheet HTML 2Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd SA22 Datasheet HTML 3Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd SA22 Datasheet HTML 4Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd SA22 Datasheet HTML 5Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd SA22 Datasheet HTML 6Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd SA22 Datasheet HTML 7Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd SA22 Datasheet HTML 8Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd SA22 Datasheet HTML 9Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 9 page
background image
SA SERIES
Taiwan Semiconductor
3
Version: L2105
MAXIMUM RATINGS AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TA=25°C unless otherwise noted)
Part Number
Breakdown
voltage
VBR@IT
(V)
(1)
Test
current
IT
(mA)
Working
stand-off
voltage
VWM
(V)
Reverse
leakage
@ VWM
ID
(uA)
Maximum
peak pulse
current
IPPM
(A)
(2)
Maximum
clamping
voltage
VC@IPPM
(V)
Maximum
temperature
coefficient
VBR
IT
VWM
IR
IPPM
VC
VBR
V
mA
V
μA
A
V
mV/°C
Min
Max
SA18A
20.0
22.1
1
18
1
17.9
39.4
20
SA20
22.2
27.1
1
20
1
14.0
35.5
25
SA20A
22.2
24.5
1
20
1
16.0
43.0
23
SA22
24.4
29.8
1
22
1
13.0
38.9
28
SA22A
24.4
26.9
1
22
1
14.7
46.6
25
SA24
26.7
32.6
1
24
1
12.0
42.1
31
SA24A
26.7
29.5
1
24
1
13.4
50.1
28
SA26
28.9
35.3
1
26
1
11.0
45.4
31
SA26A
28.9
31.9
1
26
1
12.4
53.5
30
SA28
31.1
38.0
1
28
1
10.0
48.4
35
SA28A
31.1
34.4
1
28
1
11.5
59.0
31
SA30
33.3
40.7
1
30
1
9.8
53.3
39
SA30A
33.3
36.8
1
30
1
10.8
64.3
36
SA33
36.7
44.9
1
33
1
8.8
58.1
42
SA33A
36.7
40.6
1
33
1
9.8
71.4
39
SA36
40.0
48.9
1
36
1
8.1
64.5
46
SA36A
40.0
44.2
1
36
1
9.0
58.1
41
SA40
44.4
54.3
1
40
1
7.3
71.4
51
SA40A
44.4
49.1
1
40
1
8.1
64.5
46
SA43
47.8
58.4
1
43
1
6.8
76.7
55
SA43A
47.8
52.8
1
43
1
7.5
69.4
50
SA45
50.0
61.1
1
45
1
6.5
80.3
58
SA45A
50.0
55.3
1
45
1
7.2
72.7
52
SA48
53.3
65.2
1
48
1
6.1
85.5
63
SA48A
53.3
58.9
1
48
1
6.7
77.4
56
SA51
56.7
69.3
1
51
1
5.7
91.1
66
SA51A
56.7
62.7
1
51
1
6.3
82.4
61
SA54
60.0
73.3
1
54
1
5.4
86.3
71
SA54A
60.0
66.3
1
54
1
6.0
87.1
65
SA58
64.4
78.7
1
58
1
5.0
103
78
SA58A
64.4
71.2
1
58
1
5.6
93.6
70
SA60
66.7
81.5
1
60
1
4.9
107
80
SA60A
66.7
73.7
1
60
1
5.4
96.8
71



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com