công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DAC39RFS10 bảng dữ liệu(PDF) 60 Page - Texas Instruments

tên linh kiện DAC39RFS10
Giải thích chi tiết về linh kiện  DAC39RF10, DAC39RFS10 10.24, 20.48-GSPS, 16-bit, Dual and Single Channel, Multi-Nyquist Digital-to-Analog Converter (DAC) with JESD204B, C Interface
PDF  226 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

DAC39RFS10 bảng dữ liệu(HTML) 60 Page - Texas Instruments

Back Button DAC39RFS10 Datasheet HTML 56Page - Texas Instruments DAC39RFS10 Datasheet HTML 57Page - Texas Instruments DAC39RFS10 Datasheet HTML 58Page - Texas Instruments DAC39RFS10 Datasheet HTML 59Page - Texas Instruments DAC39RFS10 Datasheet HTML 60Page - Texas Instruments DAC39RFS10 Datasheet HTML 61Page - Texas Instruments DAC39RFS10 Datasheet HTML 62Page - Texas Instruments DAC39RFS10 Datasheet HTML 63Page - Texas Instruments DAC39RFS10 Datasheet HTML 64Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 60 / 226 page
background image
6.14 Typical Characteristics: Noise Spectral Density (continued)
Voltage (%)
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
-160
-158
-156
-154
-152
-150
-148
-146
-144
-142
-140
0 dBFS
-20 dBFS
IFS_SWITCH = 20.5 mA, DEM and Dither Off, DES2XH Mode
Figure 6-88. NSD vs Supply Voltage
DAC39RF10, DAC39RFS10
SBASAC8B – MAY 2023 – REVISED MARCH 2024
www.ti.com
60
Submit Document Feedback
Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: DAC39RF10 DAC39RFS10



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com