công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

3280 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - LEMO Connectors

tên linh kiện 3280
Giải thích chi tiết về linh kiện  B - Indoor keyed
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LEMO [LEMO Connectors]
Trang chủ  https://www.lemo.com/en
Logo LEMO - LEMO Connectors

3280 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - LEMO Connectors

  3280 Datasheet HTML 1Page - LEMO Connectors 3280 Datasheet HTML 2Page - LEMO Connectors 3280 Datasheet HTML 3Page - LEMO Connectors 3280 Datasheet HTML 4Page - LEMO Connectors 3280 Datasheet HTML 5Page - LEMO Connectors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
https://www.lemo.com/int_en/solutions/originals/b-indoor-keyed/egg-3b-303-cym.html
LEMO products and services are provided “as is”. LEMO makes no warranties or representations with regard to LEMO product & services or use of them,
express, implied or statutory, including for accuracy, completeness, or security. The user is fully responsible for his products and applications using LEMO
components.
Environment
Technical domain
Audio Video, Energy and Industrial, Medical,
Semiconductor, Specialties and Other, Test and
Measurement, Transportation, Aerospace and UAV
Environmental sealing (IP rating)
IP50
Endurance
5000 mating cycles
Temperature range
-55°C / +250°C
Climatical Category
50/175/21
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Shielding (min)
75 dB (10 MHz)
Shielding (min)
40 dB (1 GHz)
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Salt Spray Corrosion
>1000 hr
Cable fixation
Jacket cable outside diameter [mm]
2.00 - 16.60 mm
Drawings
Dimensions
A
B
e
E
L
M
N
S3
S1
mm.
22
25
M18x1.0
11.5
30.7
2
28.1
22
16.5
in.
0.87
0.98
0.45
1.21
0.08
1.11
0.87
0.65



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com