công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ESDA6V1-5P6 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện ESDA6V1-5P6
Giải thích chi tiết về linh kiện  Transil??array for ESD protection
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

ESDA6V1-5P6 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - STMicroelectronics

  ESDA6V1-5P6 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics ESDA6V1-5P6 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics ESDA6V1-5P6 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics ESDA6V1-5P6 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics ESDA6V1-5P6 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics ESDA6V1-5P6 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics ESDA6V1-5P6 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics ESDA6V1-5P6 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
ESDAxxxP6
Package information
5/8
3
Package information
Figure 11.
SOT-666 Footprint (dimensions in mm)
Table 3.
SOT-666 Dimensions
Ref.
Dimensions
Millimeters
Inches
Min.
Typ.
Max.
Min.
Typ.
Max.
A
0.45
0.60
0.018
0.024
A3
0.08
0.18
0.003
0.007
b
0.17
0.34
0.007
0.013
b1
0.19
0.27
0.34
0.007 0.011 0.013
D
1.50
1.70
0.059
0.067
E
1.50
1.70
0.059
0.067
E1
1.10
1.30
0.043
0.051
e
0.50
0.020
L1
0.19
0.007
L2
0.10
0.30
0.004
0.012
L3
0.10
0.004
D
b
L3
L1
e
b1
E1
L2
E
A
A3
0.50
2.60
0.62
0.30
0.99



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8